công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M032FD2AE bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện M032FD2AE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  274 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

M032FD2AE bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button M032FD2AE Datasheet HTML 44Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 45Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 46Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 47Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 48Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 49Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 50Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 51Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 52Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 274 page
background image
M031/M032
Feb 25, 2019
Page 48 of 274
Rev. 1.01
20
Pin
28
Pin
32
Pin
48
Pin
64
Pin
Pin Name
Type
MFP
Description
UART2_nCTS
I
MFP4
UART2 clear to Send input pin.
PWM0_CH0
I/O
MFP7
PWM0 channel 0 output/capture input.
X32_IN
I
MFP10
External 32.768 kHz crystal input pin.
ADC0_ST
I
MFP11
ADC0 external trigger input.
8
12
12
15
15
PF.4
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
UART2_TXD
O
MFP2
UART2 data transmitter output pin.
UART2_nRTS
O
MFP4
UART2 request to Send output pin.
PWM0_CH1
I/O
MFP7
PWM0 channel 1 output/capture input.
X32_OUT
O
MFP10
External 32.768 kHz crystal output pin.
12
18
9
13
13
16
16
PF.3
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
EBI_nCS0
O
MFP2
EBI chip select 0 output pin.
UART0_TXD
O
MFP3
UART0 data transmitter output pin.
I2C0_SCL
I/O
MFP4
I2C0 clock pin.
XT1_IN
I
MFP10
External 4~32 MHz (high speed) crystal input
pin.
13
19
10
14
14
17
17
PF.2
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
EBI_nCS1
O
MFP2
EBI chip select 1 output pin.
UART0_RXD
I
MFP3
UART0 data receiver input pin.
I2C0_SDA
I/O
MFP4
I2C0 data input/output pin.
XT1_OUT
O
MFP10
External 4~32 MHz (high speed) crystal output
pin.
18
18
PC.7
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
EBI_AD9
I/O
MFP2
EBI address/data bus bit 9.
UART0_nCTS
I
MFP7
UART0 clear to Send input pin.
PWM1_CH2
I/O
MFP11
PWM1 channel 2 output/capture input.
TM0
I/O
MFP14
Timer0 event counter input/toggle output pin.
INT3
I
MFP15
External interrupt 3 input pin.
19
19
PC.6
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
EBI_AD8
I/O
MFP2
EBI address/data bus bit 8.
UART0_nRTS
O
MFP7
UART0 request to Send output pin.
PWM1_CH3
I/O
MFP11
PWM1 channel 3 output/capture input.
TM1
I/O
MFP14
Timer1 event counter input/toggle output pin.
INT2
I
MFP15
External interrupt 2 input pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com