công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UP9503P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - uPI Group Inc.

tên linh kiện UP9503P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phase Driver Embedded PWM Controller
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UPI [uPI Group Inc.]
Trang chủ  http://www.ubiq-semi.com/
Logo UPI - uPI Group Inc.

UP9503P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - uPI Group Inc.

Back Button UP9503P Datasheet HTML 2Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 3Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 4Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 5Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 6Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 7Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 8Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 9Page - uPI Group Inc. UP9503P Datasheet HTML 10Page - uPI Group Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 39 page
background image
uP9503P
6
uP9503P-DS-F0000, June 2017
www.upi-semi.com
Functional Pin Description
.
o
Ne
m
a
Nn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
9
1T
E
S
N
O
T
.
g
n
i
t
t
e
S
e
m
i
T
-
n
O
M
W
P
e
h
T
.
e
m
i
t
-
n
o
M
W
P
e
h
t
t
e
s
o
t
D
N
G
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
r
o
t
s
i
s
e
r
a
t
c
e
n
n
o
C
.
g
n
i
t
t
e
s
e
m
i
t
-
n
o
M
W
P
e
m
a
s
e
h
t
e
r
a
h
s
R
V
A
D
D
V
d
n
a
R
V
D
D
V
0
2P
M
O
C
D
D
V
r
o
f
r
e
i
f
i
l
p
m
A
r
o
r
r
E
p
o
o
L
l
o
r
t
n
o
C
f
o
t
u
p
t
u
O
a
h
t
i
w
s
e
i
r
e
s
n
i
r
o
t
s
i
s
e
r
a
t
c
e
n
n
o
C
.
.
n
o
i
t
a
s
n
e
p
m
o
c
p
o
o
l
l
o
r
t
n
o
c
e
g
a
t
l
o
v
r
o
f
D
N
G
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
r
o
t
i
c
a
p
a
c
1
2P
T
.
D
D
V
r
o
f
n
i
P
t
s
e
T
.
e
s
o
p
r
u
p
g
n
i
t
s
e
t
l
a
n
r
e
t
n
i
D
D
V
r
o
f
d
e
v
r
e
s
e
R
2
2B
F
.
D
D
V
r
o
f
r
e
i
f
i
l
p
m
A
r
o
r
r
E
e
h
t
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
I
3
2P
A
E
D
D
V
r
o
f
r
e
i
f
i
l
p
m
A
r
o
r
r
E
e
h
t
f
o
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
e
v
n
I
-
n
o
N
d
n
a
n
i
p
s
i
h
t
n
e
e
w
t
e
b
r
o
t
s
i
s
e
r
a
t
c
e
n
n
o
C
.
n
o
i
t
c
n
u
f
)
e
n
il
d
a
o
l
(
p
o
o
r
d
e
h
t
t
e
s
o
t
C
A
D
.
4
2C
A
D
.
D
D
V
r
o
f
t
u
p
t
u
O
C
A
D
.
l
i
a
r
D
D
V
e
h
t
r
o
f
e
g
a
t
l
o
v
e
c
n
e
r
e
f
e
r
e
h
t
s
i
n
i
p
s
i
h
t
f
o
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
e
h
T
.
N
T
R
B
F
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
r
o
t
i
c
a
p
a
c
a
t
c
e
n
n
o
C
.
N
T
R
B
F
o
t
t
c
e
p
s
e
r
h
t
i
w
d
e
r
u
s
a
e
m
s
i
e
g
a
t
l
o
v
C
A
D
5
2N
T
R
B
F
.
D
D
V
r
o
f
n
r
u
t
e
R
k
c
a
b
d
e
e
F
e
g
a
t
l
o
V
t
u
p
t
u
O
e
s
n
e
s
e
g
a
t
l
o
v
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
d
e
h
t
o
t
t
u
p
n
i
g
n
i
t
r
e
v
n
I
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
t
n
e
m
e
r
u
s
a
e
m
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
C
A
D
n
i
t
n
i
o
p
e
c
n
e
r
e
f
e
r
e
h
t
s
i
N
T
R
B
F
.
r
e
i
f
il
p
m
a
.
E
S
N
E
S
_
S
S
V
y
l
e
m
a
n
,
t
n
i
o
p
e
s
n
e
s
n
r
u
t
e
r
k
c
a
b
d
e
e
f
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
r
o
s
s
e
c
o
r
p
e
h
t
o
t
y
l
t
c
e
r
i
d
6
23
M
W
P
.
t
u
p
t
u
O
M
W
P
3
e
s
a
h
P
D
D
V
.
r
e
v
i
r
d
T
E
F
S
O
M
l
a
n
r
e
t
x
e
f
o
t
u
p
n
i
M
W
P
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
l
i
a
r
D
D
V
r
o
f
r
e
v
i
r
d
T
E
F
S
O
M
e
t
e
r
c
s
i
d
l
a
n
r
e
t
x
e
r
o
f
l
a
n
g
i
s
c
i
g
o
l
M
W
P
a
s
t
u
p
t
u
o
n
i
p
s
i
h
T
7
22
T
O
O
B
.
2
e
s
a
h
P
D
D
V
r
o
f
r
e
v
i
r
D
e
t
a
G
r
e
p
p
U
r
o
f
y
l
p
p
u
S
p
a
r
t
s
t
o
o
B
r
o
f
t
u
p
n
i
y
l
p
p
u
s
e
h
t
s
i
n
i
p
s
i
h
T
C
r
o
t
i
c
a
p
a
c
p
a
r
t
s
t
o
o
b
e
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
r
e
v
i
r
d
e
t
a
g
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
e
h
t
T
O
O
B
n
i
p
2
T
O
O
B
n
e
e
w
t
e
b
e
s
U
.
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
e
h
t
n
o
n
r
u
t
o
t
e
g
r
a
h
c
e
h
t
s
e
d
i
v
o
r
p
r
o
t
i
c
a
p
a
c
p
a
r
t
s
t
o
o
b
e
h
T
.
n
i
p
2
H
P
d
n
a
C
s
a
C
C
L
M
F
u
1
.
0
t
s
a
e
l
t
a
T
O
O
B
C
e
r
u
s
e
k
a
m
d
n
a
,
T
O
O
B
.
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
e
h
t
o
t
e
s
o
l
c
d
e
c
a
l
p
s
i
8
22
G
U
.
2
e
s
a
h
P
D
D
V
r
o
f
t
u
p
t
u
O
r
e
v
i
r
D
e
t
a
G
r
e
p
p
U
r
e
p
p
u
f
o
e
t
a
g
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
o
t
n
e
h
w
e
n
i
m
r
e
t
e
d
o
t
y
r
t
i
u
c
r
i
c
n
o
i
t
c
e
t
o
r
p
h
g
u
o
r
h
t
-
t
o
o
h
s
e
h
t
y
b
d
e
r
o
t
i
n
o
m
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
T
E
F
S
O
M
.
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
f
f
o
/
n
o
n
r
u
t
9
22
H
P
.
2
e
s
a
h
P
D
D
V
r
o
f
e
d
o
N
h
c
t
i
w
S
,
e
c
r
u
o
s
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
f
o
t
n
i
o
j
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
r
o
f
d
n
u
o
r
g
n
r
u
t
e
r
e
h
t
s
a
d
e
s
u
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
n
i
a
r
d
T
E
F
S
O
M
r
e
w
o
l
d
n
a
r
o
t
c
u
d
n
i
o
t
y
r
t
i
u
c
r
i
c
n
o
i
t
c
e
t
o
r
p
h
g
u
o
r
h
t
-
t
o
o
h
s
e
h
t
y
b
d
e
r
o
t
i
n
o
m
s
i
n
i
p
s
i
h
t
n
o
e
g
a
t
l
o
V
.
e
v
i
r
d
g
n
i
t
a
o
l
f
.
T
E
F
S
O
M
r
e
w
o
l
e
h
t
n
o
n
r
u
t
o
t
n
e
h
w
e
n
i
m
r
e
t
e
d
0
32
G
L
.
2
e
s
a
h
P
D
D
V
r
o
f
t
u
p
t
u
O
r
e
v
i
r
D
e
t
a
G
r
e
w
o
L
.
T
E
F
S
O
M
r
e
w
o
l
f
o
e
t
a
g
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
e
h
t
n
o
n
r
u
t
o
t
n
e
h
w
e
n
i
m
r
e
t
e
d
o
t
y
r
t
i
u
c
r
i
c
n
o
i
t
c
e
t
o
r
p
h
g
u
o
r
h
t
-
t
o
o
h
s
e
h
t
y
b
d
e
r
o
t
i
n
o
m
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
1
32
1
C
C
V
.
r
e
v
i
r
D
T
E
F
S
O
M
d
e
d
d
e
b
m
E
r
o
f
t
u
p
n
I
y
l
p
p
u
S
d
n
a
,
e
c
r
u
o
s
e
g
a
t
l
o
v
V
2
1
a
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
2
1
C
C
V
.
n
i
p
2
1
C
C
V
e
h
t
o
t
e
s
o
l
c
y
r
e
v
d
e
c
a
l
p
C
C
L
M
F
u
0
.
1
t
s
a
e
l
t
a
h
t
i
w
D
N
G
o
t
n
i
p
s
i
h
t
s
s
a
p
y
b
e
t
a
g
l
a
n
r
e
t
n
i
r
o
f
t
n
e
r
r
u
c
s
e
il
p
p
u
s
n
i
p
s
i
h
T
.
s
r
e
v
i
r
d
T
E
F
S
O
M
d
e
d
d
e
b
m
e
e
h
t
r
o
f
t
u
p
n
i
y
l
p
p
u
s
e
h
t
s
i
.
s
r
e
v
i
r
d
2
31
G
L
.
1
e
s
a
h
P
D
D
V
r
o
f
t
u
p
t
u
O
r
e
v
i
r
D
e
t
a
G
r
e
w
o
L
r
e
w
o
l
f
o
e
t
a
g
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
o
t
n
e
h
w
e
n
i
m
r
e
t
e
d
o
t
y
r
t
i
u
c
r
i
c
n
o
i
t
c
e
t
o
r
p
h
g
u
o
r
h
t
-
t
o
o
h
s
e
h
t
y
b
d
e
r
o
t
i
n
o
m
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
T
E
F
S
O
M
.
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
e
h
t
n
o
n
r
u
t
3
31
H
P
.
1
e
s
a
h
P
D
D
V
r
o
f
e
d
o
N
h
c
t
i
w
S
r
o
t
c
u
d
n
i
,
e
c
r
u
o
s
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
f
o
t
n
i
o
j
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
g
n
i
t
a
o
l
f
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
r
o
f
d
n
u
o
r
g
n
r
u
t
e
r
e
h
t
s
a
d
e
s
u
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
n
i
a
r
d
T
E
F
S
O
M
r
e
w
o
l
d
n
a
e
n
i
m
r
e
t
e
d
o
t
y
r
t
i
u
c
r
i
c
n
o
i
t
c
e
t
o
r
p
h
g
u
o
r
h
t
-
t
o
o
h
s
e
h
t
y
b
d
e
r
o
t
i
n
o
m
s
i
n
i
p
s
i
h
t
n
o
e
g
a
t
l
o
V
.
e
v
i
r
d
.
T
E
F
S
O
M
r
e
w
o
l
e
h
t
n
o
n
r
u
t
o
t
n
e
h
w
4
31
G
U
.
1
e
s
a
h
P
D
D
V
r
o
f
t
u
p
t
u
O
r
e
v
i
r
D
e
t
a
G
r
e
p
p
U
.
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u
f
o
e
t
a
g
e
h
t
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
f
f
o
/
n
o
n
r
u
t
o
t
n
e
h
w
e
n
i
m
r
e
t
e
d
o
t
y
r
t
i
u
c
r
i
c
n
o
i
t
c
e
t
o
r
p
h
g
u
o
r
h
t
-
t
o
o
h
s
e
h
t
y
b
d
e
r
o
t
i
n
o
m
s
i
n
i
p
s
i
h
T
.
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
u



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com