công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAM8006A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PAM8006A
Giải thích chi tiết về linh kiện  15W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH POWER LIMIT
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PAM8006A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  PAM8006A Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
PAM8006A
Document number: DSxxxxx Rev. 1 - 0
3 of 13
www.diodes.com
April 2013
© Diodes Incorporated
PAM8006A
A Product Line of
Diodes Incorporated
Functional Block Diagram
Notes:
Maximum Gain: RI = 12.5k, RF = 100k;
Power Limit Function: RI and RF are adjustable.
Absolute Maximum Ratings (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
These are stress ratings only and functional operation is not implied. Exposure to absolute maximum ratings for prolonged time periods may affect device reliability. All
voltages are with respect to ground.
Parameter
Rating
Unit
Supply Voltage VCC
-0.3 to +28.0
V
Input Voltage Range VI:
MUTE, PL
0 to 6.0
V
SD
-0.3 to VCC
V
RINN, RINP, LINN, LINP
-0.3 to +6.0
V
Junction Temperature Range, TJ
-40 to +125
°C
Storage Temperature
-65 to +150
°C
Lead Temperature 1,
6mm (1/16inch)
260 (5sec)
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com