công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAM8006A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PAM8006A
Giải thích chi tiết về linh kiện  15W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH POWER LIMIT
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PAM8006A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Diodes Incorporated

Back Button PAM8006A Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 11Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 12Page - Diodes Incorporated PAM8006A Datasheet HTML 13Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
PAM8006A
Document number: DSxxxxx Rev. 1 - 0
10 of 13
www.diodes.com
April 2013
© Diodes Incorporated
PAM8006A
A Product Line of
Diodes Incorporated
Application Information (cont.)
Power Limit (cont.)
The output power vs PL pin resistor value as below.
VCC = 12V, RLOAD = 8Ω
R(Ω)
PL(V)
PL(W)
R(Ω)
PL(V)
PL(W)
56K
0.61
3.1
100K
0.99
8.1
62K
0.67
3.7
110K
1.07
9.0
68K
0.73
4.3
120K
1.15
9.6
75K
0.79
5.1
130K
1.22
10.0
82K
0.85
6.0
140K
1.36
10.7
91K
0.92
7.0
Power Up/Down Sequence
The PAM8006A employs a shutdown operation mode to reduce supply current to the absolute minimum level during periods of non-use to save
power. The SD input terminal should be held high during normal operation when the amplifier is in use. Pulling SD low causes the outputs to
mute and the amplifier to enter a low-current state. SD should never be left unconnected to prevent the amplifier from unpredictable operation.
Suggest PL starting voltage is greater than 5V.
Start-up /power down sequencer recommended.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com