công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF4355BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF4355BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF4355BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADF4355BCPZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF4355BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 35 page
background image
Data Sheet
ADF4355
Rev. B | Page 5 of 35
TIMING CHARACTERISTICS
AVDD = DVDD =VRF = 3.3 V ± 5%, 4.75 V ≤ VP = VVCO ≤ 5.25 V, AGND = CPGND = AGNDVCO = SDGND = AGNDRF = 0 V, RSET = 5.1 kΩ,
dBm referred to 50 Ω, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.
Table 2. Write Timing
Parameter
Limit
Unit
Description
fCLK
50
MHz max
Serial peripheral interface CLK frequency
t1
10
ns min
LE setup time
t2
5
ns min
DATA to CLK setup time
t3
5
ns min
DATA to CLK hold time
t4
10
ns min
CLK high duration
t5
10
ns min
CLK low duration
t6
5
ns min
CLK to LE setup time
t7
20 or (2/fPFD), whichever is longer
ns min
LE pulse width
Write Timing Diagram
CLK
DATA
LE
DB31 (MSB)
DB30
DB1
(CONTROL BIT C2)
DB0 (LSB)
(CONTROL BIT C1)
t1
t2
t3
t7
t6
t4
t5
DB2
(CONTROL BIT C3)
DB3
(CONTROL BIT C4)
Figure 2. Write Timing Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com