công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C28343 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 170 page
background image
29
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
www.ti.com
SPRS516E – MARCH 2009 – REVISED AUGUST 2018
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C28346 TMS320C28345 TMS320C28344 TMS320C28343 TMS320C28342
TMS320C28341
Specifications
Copyright © 2009–2018, Texas Instruments Incorporated
(1)
TA (Ambient temperature) is product- and application-dependent and can go up to the specified TJ maximum of the device. See
Section 5.8, Thermal Design Considerations.
5.4
Recommended Operating Conditions
MIN
NOM
MAX
UNIT
Device supply voltage, I/O, VDDIO
3.14
3.3
3.46
V
Device supply voltage CPU, VDD
300-MHz devices
1.14
1.2
1.26
V
200-MHz devices
1.05
1.1
1.16
Supply ground, VSS, VSSIO
0
V
Oscillator supply ground, VSSK
0
V
PLL/oscillator supply, VDD18
1.71
1.8
1.89
V
Device clock frequency (system clock),
fSYSCLKOUT
C28346/C28344/C28342
(VDD = 1.2 V ± 5%)
2
300
MHz
C28345/C28343/C28341
(VDD = 1.1 V ± 5%)
2
200
High-level input voltage, VIH (3.3 V)
2
VDDIO + 0.3
V
High-level input voltage, VIH (1.8 V)
0.7 * VDD18
V
Low-level input voltage, VIL (3.3 V)
VSS – 0.3
0.8
V
Low-level input voltage, VIL (1.8 V)
0.3 * VDD18
V
High-level output source current,
VOH = 2.4 V, IOH
All I/Os
–4
mA
Low-level output sink current,
VOL = VOL MAX, IOL
All I/Os
4
mA
Junction temperature, TJ
(1)
T version
–40
105
°C
S version
–40
125
Q version
(AEC Q100 Qualification)
–40
125



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com