công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADDI7100BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADDI7100BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  CCD Signal Processor
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADDI7100BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADDI7100BCPZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
ADDI7100
Data Sheet
Rev. E | Page 10 of 20
EQUIVALENT INPUT CIRCUITS
DVDD
DVSS
330Ω
INPUT
Figure 9. Digital Inputs
SHP, SHD, DATACLK, CLPOB, PBLK, SCK, SL, SDATA, and VD
DRVDD
DRVSS
THREE-
STATE
DATA
D[0:11]
DVSS
DVDD
Figure 10. Data Outputs
AVDD
AVSS
60Ω
AVSS
Figure 11. CCDIN (Pin 22)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com