| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PC7410 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PC7410 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - ATMEL Corporation |
|
32 / 54 page ![]() 32 PC7410 2141D–HIREL–02/04 Figure 23. Cross-section of 360-ball CBGA and HiTCE Package Figure 24. Cross-section of 360-column CI-CGA Package Substrate Assembly Encapsulant View Die View Die Substrate Assembly Encapsulant Table 16. Pinout Listing for the PC7410, 360-ball CBGA and CI-CGA packages Signal Name Pin Number Active I/O I/F Select(1) A[0:31] A13, D2, H11, C1, B13, F2, C13, E5, D13, G7, F12, G3, G6, H2, E2, L3, G5, L4, G4, J4, H7, E1, G2, F3, J7, M3, H3, J2, J6, K3, K2, L2 High I/O BVSEL AACK N3 Low Input BVSEL ABB(12) AMON[0](12) L7 Low Output BVSEL AP[0:3] C4, C5, C6, C7 High I/O BVSEL ARTRY L6 Low I/O BVSEL AV DD A8 Vdd BG H1 Low Input BVSEL BR E7 Low Output BVSEL BVSEL(1)(3)(8)(9)(14) W1 High Input N/A CHK(4)(8)(9) K11 Low Input BVSEL CI C2 Low I/O BVSEL CKSTP_IN B8 Low Input BVSEL CKSTP_OUT D7 Low Output BVSEL CLK_OUT E3 High Output BVSEL DBB(12) DMON[0](12) K5 Low Output BVSEL DBG K1 Low Input BVSEL |