công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF3430 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện REF3430
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage References
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

REF3430 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button REF3430 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
Hours
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
D022
Time 1s/div
D08_
Solder Heat Shift (%)
0
10%
20%
30%
40%
50%
D017
0.5ms/div
1V/div
En
VOUT
D018
10
REF3425-Q1, REF3430-Q1, REF3433-Q1, REF3440-Q1, REF3450-Q1
SBAS901 – JULY 2018
www.ti.com
Product Folder Links: REF3425-Q1 REF3430-Q1 REF3433-Q1 REF3440-Q1 REF3450-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
at TA = 25°C, VIN = VEN = 12 V, IL = 0 mA, CL = 10 µF, CIN = 0.1 µF (unless otherwise noted)
Refer to Solder Heat Shift for more information
Figure 19. Solder Heat Shift Distribution
Figure 20. Turnon Time (Enable)
Figure 21. 0.1-Hz to 10-Hz Noise (VREF)
Figure 22. Long Term Stability - 1000 hours (VREF)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com