công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF3430 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện REF3430
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage References
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

REF3430 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button REF3430 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments REF3430 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
250µs/div
10mA/div
100mV/div
ILOAD
VOUT
+10mA
+10mA
-10mA
(CL = 1µF, IOUT = 10mA)
D010
250µs/div
1mA/div
4mV/div
ILOAD
VOUT
+1mA
+1mA
-1mA
(CL = 10µF, IOUT = 1mA)
D010
Frequency(Hz)
0
80
160
240
320
400
480
560
640
720
800
10
100
1k
10k
100k
D009
250µs/div
1mA/div
4mV/div
ILOAD
VOUT
+1mA
+1mA
-1mA
(CL = 1µF, IOUT = 1mA)
D010
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
5.7
6
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.7
D020
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
D021
8
REF3425-Q1, REF3430-Q1, REF3433-Q1, REF3440-Q1, REF3450-Q1
SBAS901 – JULY 2018
www.ti.com
Product Folder Links: REF3425-Q1 REF3430-Q1 REF3433-Q1 REF3440-Q1 REF3450-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
at TA = 25°C, VIN = VEN = 12 V, IL = 0 mA, CL = 10 µF, CIN = 0.1 µF (unless otherwise noted)
Figure 7. Load Regulation Sourcing
Figure 8. Load Regulation Sinking
Figure 9. Noise Performance 10 Hz to 10 kHz
Figure 10. Load Transient
Figure 11. Load Transient
Figure 12. Load Transient



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com