công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC3402 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC3402
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Input Range, No RSENSE??Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC3402 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Linear Technology

Back Button LTC3402 Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 20Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 21Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 22Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 23Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 24Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 25Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 26Page - Linear Technology LTC3402 Datasheet HTML 27Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 32 page
background image
LTC1871X
23
1871xf
For more information www.linear.com/LTC1871X
APPLICATIONS INFORMATION
Figure 13. LTC1871X Boost Converter Suggested Layout
Figure 14. LTC1871X Boost Converter Layout Diagram
LTC1871X
M1
VIN
1871x F13
VOUT
SWITCH NODE IS ALSO
THE HEAT SPREADER
FOR L1, M1, D1
L1
RT
RC
CC
R3
J1
CIN
COUT
CVCC
R1
R2
PSEUDO-KELVIN
SIGNAL GROUND
CONNECTION
TRUE REMOTE
OUTPUT SENSING
VIAS TO GROUND
PLANE
R4
PIN 1
COUT
BULK C
LOW ESR CERAMIC
JUMPER
D1
RUN
ITH
FB
FREQ
MODE/
SYNC
SENSE
VIN
INTVCC
GATE
GND
LTC1871X
+
R4
J1
10
9
8
7
6
1
2
3
4
5
CVCC
PSEUDO-KELVIN
GROUND CONNECTION
CIN
M1
D1
L1
VIN
GND
1871x F14
VOUT
SWITCH
NODE
COUT
RC
R1
RT
BOLD LINES INDICATE HIGH CURRENT PATHS
R2
CC
R3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com