công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFS41N15DPbF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IRFS41N15DPbF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency DC-DC converters
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IRFS41N15DPbF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IRFS41N15DPbF Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
 
IRFB41N15DPbF
IRFIB41N15DPbF
IRFS41N15DPbF
IRFSL41N15DPbF
1
2017-04-27
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Parameter
Max.
Units
ID @ TC = 25°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
41
A
ID @ TC = 100°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
29
IDM
Pulsed Drain Current 
164
PD @TA = 25°C
Maximum Power Dissipation D2-Pak
3.1
W
PD @TC = 25°C
Maximum Power Dissipation TO-220
200
PD @TC = 25°C
Maximum Power Dissipation TO-220 Full-Pak
48
Linear Derating FactorTO-220
1.3
Linear Derating FactorTO-220 Full-Pak
0.32
VGS
Gate-to-Source Voltage
± 30
V
dv/dt
Peak Diode Recovery dv/dt
2.7
V/ns
TJ
Operating Junction and
-55 to + 175
 
TSTG
Storage Temperature Range
°C 
Soldering Temperature, for 10 seconds (1.6mm from case)
300
 
Mounting torque, 6-32 or M3 screw
10 lbf•in (1.1N•m)
  
W/°C
Thermal Resistance  
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Units
RJC
Junction-to-Case
–––
0.75
°C/W
RJC
Junction-to-Case, TO-220 Full-Pak
–––
3.14
RCS
Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 
0.50
–––
RJA
Junction-to-Ambient,TO-220 
–––
62
RJA
Junction-to-Ambient, TO-220 Full-Pak
–––
65
RJA
Junction-to-Ambient,D2-Pak 
–––
40
D2 Pak
IRFS41N15DPbF
G
D
S
Gate
Drain
Source
Applications
 High frequency DC-DC converters
S
D
G
S
D
G
D
TO-262 Pak
IRFSL41N15DPbF
HEXFET® Power MOSFET
S
D
G
TO-220AB
IRFB41N15DPbF
Base part number
Package Type
Standard Pack
Orderable Part Number
Form
Quantity
IRFB41N15DPbF
TO-220
Tube
50
IRFB41N15DPbF
IRFSL41N15DPbF
TO-262
Tube
50
IRFSL41N15DPbF
IRFIB41N15DPbF
TO-220 Full-Pak
Tube
50
IRFIB41N15DPbF
IRFS41N15DPbF
D2-Pak
Tube
50
IRFS41N15DPbF
Tape and Reel Left
800
IRFS41N15DTRLPbF
Benefits
 Low Gate-to-Drain Charge to Reduce
Switching Losses
 Fully Characterized Capacitance Including
Effective COSS to Simplify Design, (See App.
Note AN1001)
 Fully Characterized Avalanche Voltage
and Current
 Lead-Free
VDSS
150V
RDS(on) max
0.045

ID
41A
G
D
S
TO-220 Full-Pak
IRFB41N15DPbF


Số phần tương tự - IRFS41N15DPbF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFS41N15DPBF IRF-IRFS41N15DPBF Datasheet
342Kb / 13P
HEXFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRFS41N15DPbF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3518 KERSEMI-IRFR3518 Datasheet
4Mb / 10P
High frequency DC-DC converters
logo
International Rectifier
IRFS33N15DTRLP IRF-IRFS33N15DTRLP Datasheet
150Kb / 12P
High frequency DC-DC converters
IRF7452PBF IRF-IRF7452PBF_15 Datasheet
284Kb / 8P
HIGH FREQUENCY DC-DC CONVERTERS
IRF7490PBF IRF-IRF7490PBF_15 Datasheet
155Kb / 9P
High frequency DC-DC converters
IRF8010SPBF IRF-IRF8010SPBF_15 Datasheet
229Kb / 11P
High frequency DC-DC converters
IRFP4710PBF IRF-IRFP4710PBF_15 Datasheet
183Kb / 9P
High frequency DC-DC converters
IRFR13N20DPBF IRF-IRFR13N20DPBF_15 Datasheet
689Kb / 11P
HIGH FREQUENCY DC-DC CONVERTERS
IRFR15N20DPBF IRF-IRFR15N20DPBF_15 Datasheet
231Kb / 11P
High frequency DC-DC converters
IRFR24N15DPBF IRF-IRFR24N15DPBF_15 Datasheet
282Kb / 10P
High frequency DC-DC converters
IRFR3410PBF IRF-IRFR3410PBF_15 Datasheet
237Kb / 11P
High frequency DC-DC converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com