| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT67F370 bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT67F370 bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
72 / 225 page ![]() Rev. 1.00 �� �an�a�� 0�� �01� Rev. 1.00 �3 �an�a�� 0�� �01� HT67F370 TinyPowerTM A/D Flash MCU with LCD & EEPROM HT67F370 TinyPowerTM A/D Flash MCU with LCD & EEPROM Register Power On Reset RES Reset (Normal Operation) WDT Time-out (Normal Operation) WDT Time-out (IDLE/SLEEP) CTMAL 0000 0000 0000 0000 0000 0000 U � �� ��� � CTMAH - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - �� EEA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� EED 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� USR 0 00 0 1 011 0 00 0 1 011 0 00 0 1 011 ���� ���� UCR1 0000 00x0 0000 00x0 0000 00x0 ���� ���� UCR� 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� BRG xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ���� ���� TXR_RXR xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ���� ���� PTM0C0 0000 0--- 0000 0--- 0000 0--- ���� � --- PTM0C1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� PTM0DL 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� PTM0DH - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - �� PTM0AL 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� PTM0AH - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - �� PTM0RPL 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� PTM0RPH - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - 00 - - - - - - �� SFSR1 --00 0000 --00 0000 --00 0000 -- �� ���� STMC0 0000 0--- 0000 0--- 0000 0--- ���� � --- STMC1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� STMDL 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� STMDH 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� STMAL 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� STMAH 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� STMRP 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� SADC� 0--0 0000 0--0 0000 0--0 0000 � -- � ���� SCC 000- 0000 000- 0000 000- 0000 ��� - ���� HIRCC ---- 0001 ---- 0001 ---- 0001 ---- ���� HXTC ---- -000 ---- -000 ---- -000 ---- - ��� LXTC ---- -000 ---- -000 ---- -000 ---- - ��� LVDC --00 0000 --00 0000 --00 0000 -- �� ���� INTEG ---- 0000 ---- 0000 ---- 0000 ---- ���� WDTC 0 10 1 0 011 0 10 1 0 011 0 10 1 0 011 U � �� ��� � LCDC0 0-0- 0000 0-0- 0000 0-0- 0000 � - � - ���� LCDC1 ---- -000 ---- -000 ---- -000 ---- - ��� SIMC0 111- 0000 111- 0000 111- 0000 ��� - ���� SIMC1 1000 0001 1000 0001 1000 0001 ���� ���� SIMD xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ���� ���� SIMA/SIMC� 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� SIMTOC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� FC0 0111 0000 0111 0000 0111 0000 ���� ���� FC1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ���� ���� |