công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AXC1T45DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and Tri-State Outputs
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 65 page
background image
39
SN74AXC1T45
www.ti.com
SCES882 – DECEMBER 2017
Product Folder Links: SN74AXC1T45
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
6.21 Switching Characteristics: VCCA = 3.3 V ± 0.3 V, TA = –40°C to +85°C
over recommended operating free-air temperature range, VCCA = 3.3 V ± 0.3 V (see Figure 7)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
tpd
Propagation delay
A-to-B
VCCB = 0.7 V ± 0.05 V
9
79
ns
VCCB = 0.8 V ± 0.04 V
6
39
VCCB = 0.9 V ± 0.045 V
5
22
VCCB = 1.2 V ± 0.1 V
3
7
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V
2
4
VCCB = 1.8 V ± 0.15 V
2
4
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V
1
3
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V
1
3
B-to-A
VCCB = 0.7 V ± 0.05 V
10
144
VCCB = 0.8 V ± 0.04 V
6
36
VCCB = 0.9 V ± 0.045 V
4
18
VCCB = 1.2 V ± 0.1 V
3
7
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V
2
5
VCCB = 1.8 V ± 0.15 V
2
4
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V
1
4
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V
1
3
tdis
Disable time
Port A
VCCB = 0.7 V ± 0.05 V
6
9
ns
VCCB = 0.8 V ± 0.04 V
6
9
VCCB = 0.9 V ± 0.045 V
6
9
VCCB = 1.2 V ± 0.1 V
6
9
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V
6
9
VCCB = 1.8 V ± 0.15 V
6
9
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V
6
9
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V
6
9
Port B
VCCB = 0.7 V ± 0.05 V
3
136
VCCB = 0.8 V ± 0.04 V
3
95
VCCB = 0.9 V ± 0.045 V
3
71
VCCB = 1.2 V ± 0.1 V
3
21
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V
3
14
VCCB = 1.8 V ± 0.15 V
10
12
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V
7
10
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V
6
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com