công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AXC1T45DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and Tri-State Outputs
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AXC1T45DBVR bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SN74AXC1T45DBVR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 65 page
background image
28
SN74AXC1T45
SCES882 – DECEMBER 2017
www.ti.com
Product Folder Links: SN74AXC1T45
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
Switching Characteristics: VCCA = 1.5 V, TA = –40°C to +85°C (continued)
over recommended operating free-air temperature range, VCCA = 1.5 V (see Figure 5)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
ten
Enable time
Port A
VCCB = 0.7 V ± 0.05 V
238
ns
VCCB = 0.8 V ± 0.04 V
178
VCCB = 0.9 V ± 0.045 V
151
VCCB = 1.2 V ± 0.1 V
38
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V
30
VCCB = 1.8 V ± 0.15 V
28
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V
22
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V
24
Port B
VCCB = 0.7 V ± 0.05 V
104
VCCB = 0.8 V ± 0.04 V
63
VCCB = 0.9 V ± 0.045 V
49
VCCB = 1.2 V ± 0.1 V
33
VCCB = 1.5 V ± 0.1 V
29
VCCB = 1.8 V ± 0.15 V
28
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V
26
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V
26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com