| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SLG46121V bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Dialog Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SLG46121V bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Dialog Semiconductor |
|
26 / 98 page ![]() 000-0046121--106 Page 25 of 97 SLG46121 7.8 GPI IO Structure 7.8.1 GPI IO Structure (for Pin 2) Figure 2. PIN 2 GPI IO Structure Diagram PAD Digital In S0 S1 pull_up_en 10 k 90 k 900 k Res_sel[1:0] 00: floating 01: 10 k 10: 100 k 11: 1 M wosmt_en smt_en lv_en Low Voltage Input Schmitt Trigger Input Non-Schmitt Trigger Input Input Mode [1:0] 00: Digital In without Schmitt Trigger, wosmt_en=1 01: Digital In with Schmitt Trigger, smt_en=1 10: Low Voltage Digital In mode, lv_en = 1 11: analog IO mode Analog IO VDD |