| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SLG46121V bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Dialog Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SLG46121V bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Dialog Semiconductor |
|
54 / 98 page ![]() 000-0046121--106 Page 53 of 97 SLG46121 10.4.1 4-Bit LUT or 8-Bit Counter / Delay Macrocell Used as 4-Bit LUTs Each Macrocell, when programmed for a LUT function, uses a 16-bit register to define their output function: 4-Bit LUT0 is defined by reg <516:501> 4-Bit LUT1 is defined by reg <533:518> Table 44. 4-bit LUT Standard Digital Functions. Function MSB LSB AND-4 1 0 000 000 00 000 000 NAND-4 01 111 111 11 111 111 OR-4 11 111 111 11 111 110 NOR-4 0 0 000 000 00 000 001 XOR-4 0 1 101 001 10 010 110 XNOR-4 10 010 110 01 101 001 Table 42. 4-bit LUT0 Truth Table. IN3 IN2 IN1 IN0 OUT 0000reg <501> 0001reg <502> 0010reg <503> 0011reg <504> 0100reg <505> 0101reg <506> 0110reg <507> 0111reg <508> 1000reg <509> 1001reg <510> 1010 reg <511> 1011reg <512> 1100reg <513> 1101reg <514> 1110reg <515> 1111reg <516> Table 43. 4-bit LUT1 Truth Table. IN3 IN2 IN1 IN0 OUT 0 0 0 0 reg <518> 0 0 0 1 reg <519> 0 0 1 0 reg <520> 0 0 1 1 reg <521> 0 1 0 0 reg <522> 0 1 0 1 reg <523> 0 1 1 0 reg <524> 0 1 1 1 reg <525> 1 0 0 0 reg <526> 1 0 0 1 reg <527> 1 0 1 0 reg <528> 1 0 1 1 reg <529> 1 1 0 0 reg <530> 1 1 0 1 reg <531> 1 1 1 0 reg <532> 1 1 1 1 reg <533> |