công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC144WS bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTC144WS
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ
kích thước tập tin   422.12 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTC144WS bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved



Số phần tương tự - PDTC144WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PDTC144WS PHILIPS-PDTC144WS Datasheet
93Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 KOHM, R2 = 22 KOHM
2004 Aug 17
PDTC144WS PHILIPS-PDTC144WS Datasheet
92Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k-ohm, R2 = 22 k-ohm
2004 Aug 17
PDTC144WS NXP-PDTC144WS Datasheet
189Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k廓, R2 = 22 k廓
2004 Aug 17
PDTC144WS PHILIPS-PDTC144WS Datasheet
189Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors R1 = 47 k廓, R2 = 22 k廓
2004 Aug 17
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTC144WS NEXPERIA-PDTC144WS Datasheet
422Kb / 15P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ
2004 Aug 17
More results


Mô tả tương tự - PDTC144WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTC124X_SER NEXPERIA-PDTC124X_SER Datasheet
260Kb / 13P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ
Rev. 07 - 16 November 2009
PDTC144T_SERIES NEXPERIA-PDTC144T_SERIES Datasheet
404Kb / 15P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = open
2004 Aug 17
PDTC144V_SER NEXPERIA-PDTC144V_SER Datasheet
260Kb / 12P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 10 kΩ
Rev. 04 - 16 November 2009
PDTC144W_SERIES NEXPERIA-PDTC144W_SERIES Datasheet
422Kb / 15P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ
2004 Aug 17
PDTA144W_SERIES NEXPERIA-PDTA144W_SERIES Datasheet
420Kb / 15P
PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ
2004 Aug 05
PUMD12-Q NEXPERIA-PUMD12-Q Datasheet
277Kb / 15P
NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ
16 December 2021
PUMD48-Q NEXPERIA-PUMD48-Q Datasheet
253Kb / 14P
NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ
25 October 2021
PQMD12 NEXPERIA-PQMD12 Datasheet
689Kb / 14P
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ
8 July 2015
PDTC144T_SER NEXPERIA-PDTC144T_SER Datasheet
404Kb / 15P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = open
2004 Aug 17
PIMH9 NEXPERIA-PIMH9 Datasheet
221Kb / 11P
NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ
12 August 2022
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com