công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SKY77546 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKY77546 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SKY77546
tải về  SKY77546 tải về
kích thước tập tin   77.34 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tx - Rx Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS / EDGE

SKY77546 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SKY77546 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SKY77546
tải về  SKY77546 Click to download

kích thước tập tin   77.34 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tx - Rx Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS / EDGE

SKY77546 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SKY77546 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The SKY77546 is a transmit and receive Front-End Module (FEM) designed in a compact form factor for dual-band cellular handsets comprising GSM900 and DCS1800 operation. The SKY77546 offers a complete Transmit VCO-to-Antenna and Antenna-to-Receive SAW filter solution that supports Class 12 General Packet Radio Service (GPRS) multi-slot operation and EDGE operation for handsets and modules.

Features
• High efficiency
    45% (GSM900)
    40% (DCS1800)
• Current limiting for protection and extended battery life
• Input/Output internally matched 50 Ω
• TX–VCO-to-antenna and antenna-to-RX-SAW filter RF interface
• TX harmonics below –36 dBm
• Small, low profile package
    - 7 mm x 6 mm x 0.9 mm
    - 30-pad configuration
• Low APC current: 15 μA

Applications
• Dual-band cellular handsets encompassing
    - Class 4 GSM900
    - DCS1800
    - Class 12 GPRS multi-slot operation
    - Linear EDGE operation




Số phần tương tự - SKY77546

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77542 SKYWORKS-SKY77542 Datasheet
82Kb / 2P
Tx - Rx iPAC- FEM for Dual-Band GSM/GPRS (880 - 915 MHz), (1710 - 1785 MHz)
SKY77543 SKYWORKS-SKY77543 Datasheet
82Kb / 2P
Tx - Rx iPAC FEM for Dual-Band GSM / GPRS (824 - 849 MHz), (1850 - 1910 MHz)
SKY77544 SKYWORKS-SKY77544 Datasheet
116Kb / 2P
Wideband envelope control path
SKY77547 SKYWORKS-SKY77547 Datasheet
82Kb / 2P
Tx-Rx iPAC Front-End Module - Quad-Band GSM/GPRS
SKY77548 SKYWORKS-SKY77548 Datasheet
79Kb / 2P
Tx-Rx iPAC??Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS
More results


Mô tả tương tự - SKY77546

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77527-21 SKYWORKS-SKY77527-21 Datasheet
79Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
SKY77528 SKYWORKS-SKY77528 Datasheet
79Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
SKY77529 SKYWORKS-SKY77529 Datasheet
81Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
SKY77547 SKYWORKS-SKY77547 Datasheet
82Kb / 2P
Tx-Rx iPAC Front-End Module - Quad-Band GSM/GPRS
SKY77548 SKYWORKS-SKY77548 Datasheet
79Kb / 2P
Tx-Rx iPAC??Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS
SKY77529 SKYWORKS-SKY77529_10 Datasheet
83Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
SKY77570-12 SKYWORKS-SKY77570-12 Datasheet
82Kb / 2P
Tx-Rx Front-End Module for Quad-Band GSM /GPRS / EDGE and TD-SCDMA with 6-Band Antenna Switch Support
SKY77573-12 SKYWORKS-SKY77573-12 Datasheet
81Kb / 2P
Tx-Rx Front-End Module for Quad-Band GSM/ GPRS/ EDGE with 4-Band Antenna Switch Support
SKY77573-21 SKYWORKS-SKY77573-21 Datasheet
84Kb / 2P
Tx-Rx Front-End Module for Quad-Band GSM/ GPRS/ EDGE with 4-Band Antenna Switch Support
SKY77576-11 SKYWORKS-SKY77576-11 Datasheet
85Kb / 2P
Tx-Rx Front-End Module for Quad-Band GSM / GPRS with 4-Band Antenna Switch Support
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com