công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SKY77548 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKY77548 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SKY77548
tải về  SKY77548 tải về
kích thước tập tin   79.91 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tx-Rx iPAC??Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS

SKY77548 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SKY77548 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SKY77548
tải về  SKY77548 Click to download

kích thước tập tin   79.91 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tx-Rx iPAC??Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS

SKY77548 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SKY77548 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

SKY77548 is a transmit and receive Front-End Module (FEM) with Integrated Power Amplifier Control (iPAC) for Dual-band cellular handsets comprising GSM850/900 and DCS1800/PCS1900 operation. Designed in a low profile, compact form factor, the SKY77548 offers a complete Transmit VCO-to Antenna and Antenna-to-Receive SAW filter solution. The FEM also supports Class 12 General Packet Radio Service (GPRS) multi-slot operation.



Features

High efficiency

44% (GSM850/900)

42% (DCS1800/PCS1900)

Low transmit supply current 1.30 A (GSM850/900) 0.86 A (DCS1800/PCS1900)

Internal ICC sense resistor for iPAC

Closed loop iPAC

50 Ω matched Input/Output

Tx–VCO-to-antenna and antenna-to-Rx-SAW filter RF interface

PHEMT RF switch affords high linearity, low insertion loss, and less than 20 μA supply current in receive modes

Small outline

- 8 mm x 6 mm

Low profile

- 1.05 mm

Compatible with multiple logic families

Low APC current: 25 μA



Applications

Dual-band cellular handsets

encompassing

- Class 4 GSM850/900

- DCS1800/PCS1900

- Class 12 GPRS multi-slot

operation


 




Số phần tương tự - SKY77548

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77542 SKYWORKS-SKY77542 Datasheet
82Kb / 2P
Tx - Rx iPAC- FEM for Dual-Band GSM/GPRS (880 - 915 MHz), (1710 - 1785 MHz)
SKY77543 SKYWORKS-SKY77543 Datasheet
82Kb / 2P
Tx - Rx iPAC FEM for Dual-Band GSM / GPRS (824 - 849 MHz), (1850 - 1910 MHz)
SKY77544 SKYWORKS-SKY77544 Datasheet
116Kb / 2P
Wideband envelope control path
SKY77546 SKYWORKS-SKY77546 Datasheet
77Kb / 2P
Tx - Rx Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS / EDGE
SKY77547 SKYWORKS-SKY77547 Datasheet
82Kb / 2P
Tx-Rx iPAC Front-End Module - Quad-Band GSM/GPRS
More results


Mô tả tương tự - SKY77548

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77328 SKYWORKS-SKY77328 Datasheet
1Mb / 19P
iPAC PAM for Quad-Band GSM/GPRS
SKY77542 SKYWORKS-SKY77542 Datasheet
82Kb / 2P
Tx - Rx iPAC- FEM for Dual-Band GSM/GPRS (880 - 915 MHz), (1710 - 1785 MHz)
SKY77543 SKYWORKS-SKY77543 Datasheet
82Kb / 2P
Tx - Rx iPAC FEM for Dual-Band GSM / GPRS (824 - 849 MHz), (1850 - 1910 MHz)
SKY77546 SKYWORKS-SKY77546 Datasheet
77Kb / 2P
Tx - Rx Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS / EDGE
SKY77547 SKYWORKS-SKY77547 Datasheet
82Kb / 2P
Tx-Rx iPAC Front-End Module - Quad-Band GSM/GPRS
SKY77346 SKYWORKS-SKY77346 Datasheet
107Kb / 2P
iPAC??PA Module for Quad-Band GSM / GPRS
SKY77518-11 SKYWORKS-SKY77518-11 Datasheet
78Kb / 2P
Tx?밨x iPAC FEM for Dual-Band GSM/GPRS
SKY77573-12 SKYWORKS-SKY77573-12 Datasheet
81Kb / 2P
Tx-Rx Front-End Module for Quad-Band GSM/ GPRS/ EDGE with 4-Band Antenna Switch Support
SKY77573-21 SKYWORKS-SKY77573-21 Datasheet
84Kb / 2P
Tx-Rx Front-End Module for Quad-Band GSM/ GPRS/ EDGE with 4-Band Antenna Switch Support
SKY77576-11 SKYWORKS-SKY77576-11 Datasheet
85Kb / 2P
Tx-Rx Front-End Module for Quad-Band GSM / GPRS with 4-Band Antenna Switch Support
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com