công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SKY77528 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKY77528 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SKY77528
tải về  SKY77528 tải về
kích thước tập tin   79.28 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE

SKY77528 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SKY77528 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SKY77528
tải về  SKY77528 Click to download

kích thước tập tin   79.28 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE

SKY77528 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SKY77528 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

The SKY77528 is a transmit Front-End Module (FEM) designed for quad-band Global System for

Mobile Communications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), and Enhanced Data Rate for

GSM Evolution (EDGE) handsets and modules.

The SKY77528 consists of a GSM850/EGSM900 PA block and a DCS1800/PCS1900 PA block,

impedance-matching circuitry for 50 Ωinputs and outputs, a multi-function PA control block, low

pass harmonic rejection filter, and a transmit/receive antenna switch.

Two Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) PA blocks are fabricated onto an Indium Gallium

Phosphide (InGaP) die; one block supports the GSM850 and EGSM900 bands, the other supports the DCS1800 and PCS1900 bands. The InGaP die, the Silicon(Si) die, the PHEMT die, and the passive components are mounted on a multi-layer laminate substrate. The entire assembly is encapsulated with plastic overmold.



Features

• High efficiency:

- GSM850, 45% (peak)

- EGSM900, 45% (peak)

- DCS1800, 40% (peak)

- PCS1900, 40% (peak)

• Low-loss PHEMT RF antenna switch

• Detector output: linear dB/V

• Closed loop GMSK mode power control

• Low VRAMP current

• Low VBATT detection

• Integrated temperature sensor

• Small Package

- 8 mm x 6 mm

• Low Profile

- 1.1 mm Max.



Applications

• Quad-band, cellular handsets:

- Class 4 GSM850/GSM900

- Class 1 DCS1800/PCS1900

- Class E2 GSM850/EGSM900

- Class E2 DCS1800/PCS1900

- Class 12 EGPRS multi-slot operation



 




Số phần tương tự - SKY77528

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77521 SKYWORKS-SKY77521 Datasheet
81Kb / 2P
Triple band WCDMA antenna switch support
SKY77523 SKYWORKS-SKY77523 Datasheet
218Kb / 2P
Tx/Rx Front-End Module with Integrated Coupler for Quad-Band GSM and EDGE Applications
SKY77526 SKYWORKS-SKY77526 Datasheet
64Kb / 2P
Gold-plated, lead-free contacts
SKY77527-21 SKYWORKS-SKY77527-21 Datasheet
79Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
SKY77529 SKYWORKS-SKY77529 Datasheet
81Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
More results


Mô tả tương tự - SKY77528

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77527-21 SKYWORKS-SKY77527-21 Datasheet
79Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
SKY77529 SKYWORKS-SKY77529 Datasheet
81Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
SKY77546 SKYWORKS-SKY77546 Datasheet
77Kb / 2P
Tx - Rx Front-End Module for Dual-Band GSM / GPRS / EDGE
SKY77547 SKYWORKS-SKY77547 Datasheet
82Kb / 2P
Tx-Rx iPAC Front-End Module - Quad-Band GSM/GPRS
SKY78071 SKYWORKS-SKY78071 Datasheet
96Kb / 3P
Multimode Multiband Front-End Module for Quad-Band GSM
SKY78027 SKYWORKS-SKY78027_12 Datasheet
105Kb / 2P
Multimode Multiband Tx Front-End Module for Quad-Band GSM
SKY78026 SKYWORKS-SKY78026 Datasheet
85Kb / 2P
Multimode Multiband Tx Front-End Module for Quad-Band GSM
SKY78025 SKYWORKS-SKY78025 Datasheet
85Kb / 2P
Multimode Multiband Tx Front-End Module for Quad-Band GSM
SKY78022 SKYWORKS-SKY78022 Datasheet
85Kb / 2P
Multimode Multiband Tx Front-End Module for Quad-Band GSM
SKY77529 SKYWORKS-SKY77529_10 Datasheet
83Kb / 2P
Tx Front-End Module for Quad-Band GSM / EDGE
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com