công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6426 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6426 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6426
tải về  FMSW6426 tải về
kích thước tập tin   655.9 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 10 GHz , Up To 600W, 12V, 2M Lifecycles, N

FMSW6426 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6426 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6426
tải về  FMSW6426 Click to download

kích thước tập tin   655.9 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 10 GHz , Up To 600W, 12V, 2M Lifecycles, N

FMSW6426 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6426 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• typical performance includes 0.4 dB insertion loss and isolation greater than 90
• dB. This switch requires +12Vdc bias voltage and operates over a temperature
• range of -25°C to +65°C. The rugged and compact package assembly supports
• N Type female connectors and solder terminal pins for DC control. And for highly
• reliable operation, the model is guaranteed to meet MIL-STD-202 environmental
• test conditions for shock and random vibration.
Features
• Single Pole Double Throw
• Electromechanical Relay Switch
• DC to 12 GHz Frequency Range
• Failsafe Actuator
• 2M Lifecycle Rating
• Insertion Loss 0.4 dB typ
• Isolation > 90 dB typ
• VSWR 1.4:1 typ
• +12 Volt DC Bias
• Solder Terminal Pins
• for DC Control
• N Type Female Connectors
• -25°C to +65°C Operating
• Temperature
• Up to 600 Watt Average
• Power Handling
• 50 Ohm Design
• Hot Switching Capability
• - Consult Factory
• S-Parameter Data
• available upon request
• Rugged Design meets Mil-
• STD-202 Test Conditions
• Applications:
• Aerospace & Defense
• Test & Measurement
• Microwave Radio Systems
• Military & Commercial
• Communication Systems
• Research & Development
• SATCOM
• Wireless Communications
• Enterprise
• IoT




Số phần tương tự - FMSW6426

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6420 FAIRVIEW-FMSW6420 Datasheet
665Kb / 4P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , 90W, 12V, SMA
REV 1.0A
FMSW6421 FAIRVIEW-FMSW6421 Datasheet
661Kb / 4P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , Up To 90W, 28V, 2M Lifecycles, SMA
REV 1.0A
FMSW6422 FAIRVIEW-FMSW6422 Datasheet
661Kb / 4P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , TTL, 90W, 28V, 2M Lifecycles, Suppression Diodes, Indicators, SMA
REV 1.0A
FMSW6423 FAIRVIEW-FMSW6423 Datasheet
809Kb / 6P
FMSW6423 DATA SHEET SP4T Normally Open Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , TTL, 90W, 12V, 2M Lifecylces, Suppression Diodes, Indicators, SMA
REV 1.0A
FMSW6424 FAIRVIEW-FMSW6424 Datasheet
807Kb / 6P
SP4T Normally Open Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , TTL, 90W, 28V, 2M Lifecycles, Suppression Diodes, Indicators, SMA
REV 1.0A
More results


Mô tả tương tự - FMSW6426

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7147 PASTERNACK-PE7147 Datasheet
238Kb / 1P
N SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE7148 PASTERNACK-PE7148 Datasheet
239Kb / 1P
N SPDT RELAY SWITCH, FAILSAFE
PE71S6058 PASTERNACK-PE71S6058 Datasheet
386Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N,
PE71S6059 PASTERNACK-PE71S6059 Datasheet
386Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N
PE71S6102 PASTERNACK-PE71S6102 Datasheet
444Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6107 PASTERNACK-PE71S6107 Datasheet
454Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6152 PASTERNACK-PE71S6152 Datasheet
407Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6155 PASTERNACK-PE71S6155 Datasheet
404Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6164 PASTERNACK-PE71S6164 Datasheet
409Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N
logo
Analog Devices
HMC546LP2E AD-HMC546LP2E Datasheet
251Kb / 13P
10 W, Failsafe, GaAs, SPDT Switch 0.2 GHz to 2.7 GHz
Rev. E
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com