công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6420 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6420 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6420
tải về  FMSW6420 tải về
kích thước tập tin   665.88 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , 90W, 12V, SMA

FMSW6420 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6420 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6420
tải về  FMSW6420 Click to download

kích thước tập tin   665.88 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , 90W, 12V, SMA

FMSW6420 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6420 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Impressive typical performance includes 0.35 dB insertion loss and isolation
• greater than 80 dB. This switch requires +12Vdc bias voltage and operates
• over a temperature range of -25°C to +65°C. The rugged and compact package
• assembly supports SMA female connectors and terminal solder pins for DC control.
• And for highly reliable operation, the model is guaranteed to meet MIL-STD-202
• environmental test conditions for shock and random vibration.
Features
• Single Pole Double Throw
• Electromechancial Relay Switch
• DC to 26.5 GHz
• Frequency Range
• Failsafe Actuator
• 2M Lifecycle Rating
• Insertion Loss 0.35 dB typ
• Isolation > 80 dB typ
• VSWR as low as 1.4:1 typ
• Terminal Solder Pins for DC Bias
• +12 Volt DC Control
• SMA Female Connectors
• -25°C to +65°C Operating
• Temperature
• Up to 90 Watt Average
• Power Handling
• 50 Ohm Design
• Hot Switching Capability
• - Consult Factory
• S-Parameter Data
• available upon request
• Rugged Design meets Mil-
• STD-202 Test Conditions
• Applications:
• Aerospace & Defense
• Test & Measurement
• Microwave Radio Systems
• Military & Commercial
• Communication Systems
• Research & Development
• SATCOM
• Wireless Communications
• Enterprise
• IoT




Số phần tương tự - FMSW6420

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6421 FAIRVIEW-FMSW6421 Datasheet
661Kb / 4P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , Up To 90W, 28V, 2M Lifecycles, SMA
REV 1.0A
FMSW6422 FAIRVIEW-FMSW6422 Datasheet
661Kb / 4P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , TTL, 90W, 28V, 2M Lifecycles, Suppression Diodes, Indicators, SMA
REV 1.0A
FMSW6423 FAIRVIEW-FMSW6423 Datasheet
809Kb / 6P
FMSW6423 DATA SHEET SP4T Normally Open Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , TTL, 90W, 12V, 2M Lifecylces, Suppression Diodes, Indicators, SMA
REV 1.0A
FMSW6424 FAIRVIEW-FMSW6424 Datasheet
807Kb / 6P
SP4T Normally Open Electro-Mechanical Relay Switch DC to 26.5 GHz , TTL, 90W, 28V, 2M Lifecycles, Suppression Diodes, Indicators, SMA
REV 1.0A
FMSW6425 FAIRVIEW-FMSW6425 Datasheet
795Kb / 6P
SPDT Latching Self Cut-Off Electro-Mechanical Relay Switch DC to 12 GHz , TTL, Up To 600W, 5M Lifecycles, Suppression Diodes, 28V, N
REV 1.0B
More results


Mô tả tương tự - FMSW6420

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HMMC-2027 HP-HMMC-2027 Datasheet
77Kb / 6P
DC-26.5 GHz SPDT GaAs MMIC Switch
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7141 PASTERNACK-PE7141 Datasheet
250Kb / 1P
SMA SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE7142 PASTERNACK-PE7142 Datasheet
120Kb / 1P
SMA SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE7147 PASTERNACK-PE7147 Datasheet
238Kb / 1P
N SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE7148 PASTERNACK-PE7148 Datasheet
239Kb / 1P
N SPDT RELAY SWITCH, FAILSAFE
PE7141 PASTERNACK-PE7141_15 Datasheet
434Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PE7142 PASTERNACK-PE7142_15 Datasheet
448Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PE7147 PASTERNACK-PE7147_15 Datasheet
444Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PE7148 PASTERNACK-PE7148_15 Datasheet
449Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PE71S6347 PASTERNACK-PE71S6347_V01 Datasheet
802Kb / 8P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com