công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1898790 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1898790 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1898790
tải về  1898790 tải về
kích thước tập tin   888.76 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FRONT-MSTB 2,5/22-STF-5,08 - PCB connector

1898790 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1898790 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1898790
tải về  1898790 Click to download

kích thước tập tin   888.76 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FRONT-MSTB 2,5/22-STF-5,08 - PCB connector

1898790 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1898790 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Socket, number of potentials:
22, number of rows: 1, number of positions: 22, number of connections: 22, product range:
FRONT-MSTB 2,5/..-STF, pitch: 5.08 mm, connection method: Front screw connection, screw
head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in
system: COMBICON MSTB 2,5, locking: Screw locking mechanism, mounting: Screw flange,
type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors




Số phần tương tự - 1898790

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1898732 PHOENIX-1898732 Datasheet
105Kb / 6P
Printed-circuit board connector - FRONT-MC 1,5/11-ST-3,81 BK
logo
Alpha Wire
18987C ALPHAWIRE-18987C Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
12/8/2022
More results


Mô tả tương tự - 1898790

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1719639 PHOENIX-1719639 Datasheet
112Kb / 2P
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 BK
1719642 PHOENIX-1719642 Datasheet
112Kb / 2P
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 BK
1717149 PHOENIX-1717149 Datasheet
112Kb / 2P
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 BK
1777918 PHOENIX-1777918 Datasheet
157Kb / 6P
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08
1970045 PHOENIX-1970045 Datasheet
127Kb / 4P
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 BK
1912197 PHOENIX-1912197 Datasheet
634Kb / 16P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 3-STF-5,08
Jul 20, 2022
1912184 PHOENIX-1912184 Datasheet
634Kb / 16P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 2-STF-5,08
Jul 21, 2022
1912236 PHOENIX-1912236 Datasheet
634Kb / 16P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 7-STF-5,08
Jul 21, 2022
1795556 PHOENIX-1795556 Datasheet
400Kb / 13P
PCB connector - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 EX
Jan 4, 2023
1779657 PHOENIX-1779657 Datasheet
768Kb / 17P
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com