công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1779657 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1779657 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1779657
tải về  1779657 tải về
kích thước tập tin   768.31 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF - PCB connector

1779657 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1779657 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1779657
tải về  1779657 Click to download

kích thước tập tin   768.31 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF - PCB connector

1779657 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1779657 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Socket, number of potentials: 3,
number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: FRONTMSTB
2,5/..-STF, pitch: 5 mm, connection method: Front screw connection, screw head form: L
Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system:
COMBICON MSTB 2,5, locking: Screw locking, mounting: Screw flange, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors




Số phần tương tự - 1779657

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1779602 PHOENIX-1779602 Datasheet
77Kb / 5P
Printed-circuit board connector - FRONT-MSTB 2,5/21-ST
1779615 PHOENIX-1779615 Datasheet
77Kb / 5P
Printed-circuit board connector - FRONT-MSTB 2,5/22-ST
1779628 PHOENIX-1779628 Datasheet
148Kb / 5P
MSTB 2,5/23-G
1779631 PHOENIX-1779631 Datasheet
146Kb / 5P
MSTBV 2,5/24-G
1779631 PHOENIX-1779631 Datasheet
148Kb / 5P
MSTB 2,5/24-G
More results


Mô tả tương tự - 1779657

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1786844 PHOENIX-1786844 Datasheet
146Kb / 6P
MSTB 2,5/ 3-STF
1719639 PHOENIX-1719639 Datasheet
112Kb / 2P
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 BK
1779712 PHOENIX-1779712 Datasheet
148Kb / 6P
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF
1777918 PHOENIX-1777918 Datasheet
157Kb / 6P
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08
1912197 PHOENIX-1912197 Datasheet
634Kb / 16P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 3-STF-5,08
Jul 20, 2022
1912090 PHOENIX-1912090 Datasheet
415Kb / 15P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 4-STF
Jan 3, 2023
1912139 PHOENIX-1912139 Datasheet
418Kb / 15P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 8-STF
1786954 PHOENIX-1786954 Datasheet
900Kb / 17P
MSTB 2,5/14-STF - PCB connector
1912142 PHOENIX-1912142 Datasheet
417Kb / 15P
MSTB 2,5 HC/ 9-STF - PCB connector
1786925 PHOENIX-1786925 Datasheet
942Kb / 18P
MSTB 2,5/11-STF - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com