công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1912184 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1912184 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1912184
tải về  1912184 tải về
kích thước tập tin   634.37 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 2-STF-5,08

1912184 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1912184 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1912184
tải về  1912184 Click to download

kích thước tập tin   634.37 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 2-STF-5,08

1912184 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1912184 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 16 A (see
derating curve), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: MSTB 2,5 HC/..-STF, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, locking: Screw locking, mounting: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors
• Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
• Screwable flange for superior mechanical stability




Số phần tương tự - 1912184

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1912180000 WEIDMULLER-1912180000 Datasheet
559Kb / 7P
BL 3.50/07/180 SN OR BX PRT
More results


Mô tả tương tự - 1912184

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1777989 PHOENIX-1777989 Datasheet
150Kb / 6P
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08
1912197 PHOENIX-1912197 Datasheet
634Kb / 16P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 3-STF-5,08
Jul 20, 2022
1912207 PHOENIX-1912207 Datasheet
634Kb / 16P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 4-STF-5,08
Jul 20, 2022
1912236 PHOENIX-1912236 Datasheet
634Kb / 16P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 7-STF-5,08
Jul 21, 2022
1912621 PHOENIX-1912621 Datasheet
321Kb / 11P
PCB connector - MVSTBR 2,5 HC/ 2-STF-5,08
Dec 30, 2022
1942484 PHOENIX-1942484 Datasheet
806Kb / 20P
PCB connector - FKC 2,5 HC/ 2-STF-5,08
Jan 10, 2023
1795556 PHOENIX-1795556 Datasheet
400Kb / 13P
PCB connector - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 EX
Jan 4, 2023
1912139 PHOENIX-1912139 Datasheet
418Kb / 15P
PCB connector - MSTB 2,5 HC/ 8-STF
1912142 PHOENIX-1912142 Datasheet
417Kb / 15P
MSTB 2,5 HC/ 9-STF - PCB connector
1913060 PHOENIX-1913060 Datasheet
323Kb / 11P
MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF-5,08 - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com