công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE71S6402 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE71S6402
Giải thích chi tiết về linh kiện  Electromechanical Relay Switches Technical Data Sheet
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE71S6402 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE71S6402 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S6402 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S6402 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S6402 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S6402 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S6402 Datasheet HTML 6Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S6402 Datasheet HTML 7Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE71S6402 Datasheet HTML 8Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5
PE71S6402 REV 1.0
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: Transfer Electromechanical Relay Latching Switch, DC to 18 GHz, up to 90W, 28V, Indicators,
SMA PE71S6402
Environmental and Test Conditions:
-
Ambient temperature of 25℃ or less
-
Altitude: Sea Level
-
Load VSWR: 1.20:1 max.
-
Cold Switching
Frequency (GHz)
Power Handling vs. Frequency & Connector Type
Transfer Electromechanical Relay Latching Switch,
DC to 18 GHz, up to 90W, 28V, Indicators, SMA
Electromechanical Relay Switches Technical Data
PE71S6402



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com