công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9736 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9736
Giải thích chi tiết về linh kiện  14/12/10-Bit, 1200 MSPS D/A Converters
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9736 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD9736 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9736 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 42 page
background image
Preliminary Technical Data
AD9736/AD9735/AD9734
Rev. PrJ | Page 9 of 42
PACKAGE OUTLINE
SEATING
PLANE
0.25 MIN
DETAIL A
0.55
0.50
0.45
BALL DIAMETER
0.12 MAX
COPLANARITY
0.80 BSC
10.40
BSC
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
14
13
12
11
10
8
7
6
3
2
1
95
4
1.00
0.85
A1 CORNER
INDEX AREA
1.40 MAX
TOP VIEW
12.00
BSC SQ
BALL A1
INDICATOR
DETAIL A
COMPLIANT WITH JEDEC STANDARDS MO-205-AE.
a
160-Lead Chip Scale Ball Grid Array [CSPBGA]
(BC-160)
Dimensions shown in millimeters
BOTTOM
VIEW
Figure 7. AD9736 BGA Package Outline Drawing
ESD CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily accumulate on the
human body and test equipment and can discharge without detection. Although this product features proprietary
ESD protection circuitry, permanent damage may occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges.
Therefore, proper ESD precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.
Ordering Guide
Model
Temperature Range
Description
AD9736BBC
-40
°C to +85°C (Ambient)
160-Lead Chip Scale BGA
AD9736-EB
25°C (Ambient)
Evaluation Board
Table 4: Ordering Guide



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com