| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD9239 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9239 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Analog Devices |
|
28 / 41 page ![]() Data Sheet AD9239 Rev. E | Page 27 of 40 POLYNOMIAL = 1 + x39 + x58 S57 S56 S19 S18 S1 S0 S57 D58 D58 S56 S19 S18 S1 S0 S58 S58 Figure 65. Serial Implementation of Ethernet Scrambler POLYNOMIAL = 1 + x6 + x7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S6 D7 D7 S5 S4 S3 S2 S1 S0 S0 S7 S7 Figure 66. Serial Implementation of SONET Scrambler h7 h6 h5 h4 h3 h2 h1 h0 D1 <11> D1 <10> D1 <9> D1 <8> D1 <7> D1 <6> D1 <5> D1 <4> D1 <3> D1 <2> D1 <1> D1 <0> D2 <11> D2 <10> D2 <9> D2 <8> D2 <7> D2 <6> D2 <5> D2 <4> D2 <3> D2 <2> D2 <1> D2 <0> D3 <11> D3 <10> D3 <9> D3 <8> D3 <7> D3 <6> D3 <5> D3 <4> D3 <3> D3 <2> D3 <1> D3 <0> D4 <11> D4 <10> D4 <9> D4 <8> D4 <7> D4 <6> D4 <5> D4 <4> D4 <3> D4 <2> D4 <1> D4 <0> 0 p7 p6p5 p4p3p2 p1 = INVERTED BIT Figure 67. Scrambler Inverters for 64-Bit Packet: 12-Bit Case |