công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

US1A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

tên linh kiện US1A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A SURFACE MOUNT ULTRAFAST DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

US1A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  US1A Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd US1A Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
50V DC
Approx
50 NI (Non-inductive)
10 NI
1.0
NI
Oscilloscope
(Note 1)
Pulse
Generator
(Note 2)
Device
Under
Test
trr
Set time base for 10ns/cm
+0.5A
0A
-0.25A
-1.0A
Notes:
1. Rise Time = 7.0ns max. Input Impedance = 1.0M , 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Input Impedance = 50 .
Fig. 5 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit
(+)
(+)
(-)
(-)
0.01
0.1
1.0
10
100
1000
0
20
40
60
80
100 120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 4 Typical Reverse Characteristics
T = 100 C
j
°
T = 25 C
j
°
0.01
0.1
1.0
10
0
0.4
0.8
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
T - 25 C
j
°
Pulse Width = 300 s
µ
1.2
1.6
2.0
US1A - US1D
US1G
US1J- US1K
0
10
20
30
40
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Fig. 3 Forward Surge Current Derating Curve
Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
T = 150 C
j
°
0
0.5
1.0
25
50
75
100
125
150
T , LEAD TEMPERATURE
( C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
L
°
2 of 2
US1A – US1M
US1A – US1M
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
www.senocn.com
Alldatasheet



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com