| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
68HC908RF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
68HC908RF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc |
|
7 / 188 page ![]() MC68HC908RF2 — Rev. 4.0 Data Sheet MOTOROLA Table of Contents 7 Data Sheet — MC68HC908RF2 Table of Contents Section 1. General Description 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3 MCU Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.4 Pin Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.4.1 Power Supply Pins (VDD and VSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.4.2 Oscillator Pins (OSC1 and OSC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.3 External Reset (RST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.4 External Interrupt Pin (IRQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.5 Port A Input/Output Pins (PTA7, PTA6/KBD6–PTA1/KBD1, and PTA0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.6 Port B Input/Output Pins (PTB3/TCLK, PTB2/TCH0, PTB1, and PTB0/MCLK). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.4.7 UHF Transmitter Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Section 2. Memory 2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2 Input/Output Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Monitor ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.4 Random-Access Memory (RAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.5 FLASH 2TS Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.5.1 FLASH 2TS Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.5.2 FLASH 2TS Charge Pump Frequency Control. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.5.3 FLASH 2TS Erase Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.5.4 FLASH 2TS Program/Margin Read Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.5.5 FLASH 2TS Block Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.5.6 FLASH 2TS Block Protect Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.5.7 Embedded Program/Erase Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.5.8 Embedded Function Descriptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.5.8.1 RDVRRNG Routine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.5.8.2 PRGRNGE Routine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.5.8.3 ERARNGE Routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.5.8.4 REDPROG Routine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.5.8.5 Example Routine Calls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |