công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCT3022AL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện SCT3022AL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel SiC power MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SCT3022AL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  SCT3022AL Datasheet HTML 1Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 2Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 3Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 4Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 5Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 6Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 7Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 8Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Datasheet
SCT3022AL
Electrical characteristic curves
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
50
100
150
200
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
T
a = 25ºC
Single Pulse
Fig.1 Power Dissipation Derating Curve
Junction Temperature : T
j [°C]
Fig.2 Maximum Safe Operating Area
Drain - Source Voltage : V
DS [V]
Fig.3 Typical Transient Thermal
Resistance vs. Pulse Width
Pulse Width : P
W [s]
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
T
a = 25ºC
Single Pulse
P
W = 10ms
P
W = 100µs
P
W = 1ms
P
W = 100ms
Operation in this area is limited by R
DS(ON)
5/12
2017.08 - Rev.C
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com