công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCT3022AL bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện SCT3022AL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel SiC power MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SCT3022AL bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button SCT3022AL Datasheet HTML 6Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 7Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 8Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 9Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 10Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 11Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 12Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 13Page - Rohm SCT3022AL Datasheet HTML 14Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Datasheet
SCT3022AL
Electrical characteristic curves
Fig.19 Typical Switching Loss
vs. Drain - Source Voltage
Drain - Source Voltage : V
DS [V]
Fig.20 Typical Switching Loss
vs. Drain Current
Drain Current : I
D [A]
Fig.21 Typical Switching Loss
vs. External Gate Resistance
External Gate Resistance : R
G []
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
20406080
100
T
a = 25ºC
V
DD=300V
V
GS = 18V/0V
R
G=0
L=100
H
E
on
E
off
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
100
200
300
400
500
T
a = 25ºC
I
D=36A
V
GS = 18V/0V
R
G=0
L=100
H
E
on
E
off
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
5
10
15
20
25
30
T
a = 25ºC
V
DD=300V
I
D=36A
V
GS = 18V/0V
L=100
H
E
on
E
off
10/12
2017.08 - Rev.C
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com