công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G920AT25U bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện G920AT25U
Giải thích chi tiết về linh kiện  150mA Micro-power LDO Regulators
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

G920AT25U bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  G920AT25U Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers G920AT25U Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers G920AT25U Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G920AT25U Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G920AT25U Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G920AT25U Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G920AT25U Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Ver 0.0 Preliminary
Mar 27, 2001
TEL: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
7
G920
Global Mixed-mode Technology Inc.
Package Information
Note:
1. Package body sizes exclude mold flash and gate burrs
2. Dimension L is measured in gage plane
3. Tolerance 0.10mm unless otherwise specified
4. Controlling dimension is millimeter converted inch dimensions are not necessarily exact.
DIMENSION IN MM
DIMENSION IN INCH
SYMBOL
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
1.35
1.60
1.75
0.053
0.063
0.069
A1
0.10
-----
0.25
0.004
-----
0.010
A2
-----
1.45
-----
-----
0.057
-----
B
0.33
-----
0.51
0.013
-----
0.020
C
0.19
-----
0.25
0.007
-----
0.010
D
4.80
-----
5.00
0.189
-----
0.197
E
3.80
-----
4.00
0.150
-----
0.157
e
-----
1.27
-----
-----
0.050
-----
H
5.80
-----
6.20
0.228
-----
0.244
L
0.40
-----
1.27
0.016
-----
0.050
y
-----
-----
0.10
-----
-----
0.004
θ
0º
-----
8º
0º
-----
8º
D
E
H
7 ° (4X)
A1
A2
A
e
B
y
C
L
θ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com