công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-8521 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-8521
Giải thích chi tiết về linh kiện  STEP-DOWN, PWM CONTROL or PWM / PFM SWITCHABLE SWITCHING REGULATOR CONTROLLER
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-8521 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S-8521 Datasheet HTML 34Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 35Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 36Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 37Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 38Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 39Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 40Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 41Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 42Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 44 page
background image
STEP-DOWN, PWM CONTROL or PWM / PFM SWITCHABLE SWITCHING REGULATOR CONTROLLER
S-8520/8521 Series
Rev.9.0_01
38
2. Ripple Voltage Characteristics: Ripple voltage (Vrip)-Input voltage (VIN) (L: CD105 / 47
μH, Tr: 2SA1213,
SBD: MA720)
(1) S-8520D30MC
(2) S-8521D30MC
(COUT = 47
μF×2)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 500 mA
IOUT = 100 mA
IOUT = 0.1 mA
(COUT = 47
μF×2)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 0.1 mA
IOUT = 500 mA
IOUT = 100 mA
(3) S-8520B30MC
(4) S-8521B30MC
(COUT = 22
μF×2)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 0.1 mA
IOUT = 100 mA
IOUT = 500 mA
(COUT = 22
μF×2)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 0.1 mA
IOUT = 500 mA
IOUT = 100 mA
(5) S-8520F33MC
(6) S-8521F33MC
(COUT = 22
μF)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 500 mA
IOUT = 100 mA
IOUT = 0.1 mA
(COUT = 22
μF)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 500 mA
IOUT = 100 mA
IOUT = 0.1 mA
(7) S-8520D50MC
(8) S-8521D50MC
(COUT = 47
μF×2)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 0.1 mA
IOUT = 100 mA
IOUT = 500 mA
(COUT = 47
μF×2)
0
40
80
120
160
200
240
2
4
6
8
10
12
14
16
VIN [V]
IOUT = 500 mA
IOUT = 100 mA
IOUT = 0.1 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com