công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-8521 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-8521
Giải thích chi tiết về linh kiện  STEP-DOWN, PWM CONTROL or PWM / PFM SWITCHABLE SWITCHING REGULATOR CONTROLLER
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-8521 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S-8521 Datasheet HTML 26Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 27Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 28Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 29Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 30Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 31Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 32Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 33Page - Seiko Instruments Inc S-8521 Datasheet HTML 34Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 44 page
background image
STEP-DOWN, PWM CONTROL or PWM / PFM SWITCHABLE SWITCHING REGULATOR CONTROLLER
S-8520/8521 Series
Rev.9.0_01
30
2. 2 Shutdown pin response (VON/OFF
______
= 0 V
→1.8 V, IOUT = No load)
(1) S-8520/8521C30MC
(VIN = 3.6 V)
t [2 ms/div]
OFF
/
ON
V
[1 V/div]
VOUT
[1 V/div]
0 V
3 V
0 V
3 V
(VIN = 9.0 V)
t [2 ms/div]
VOUT
[1 V/div]
0 V
3 V
0 V
3 V
OFF
/
ON
V
[1 V/div]
(2) S-8520/8521A30MC
(VIN = 3.6 V)
t [1 ms/div]
VOUT
[1 V/div]
0 V
3 V
0 V
3 V
OFF
/
ON
V
[1 V/div]
(VIN = 9.0 V)
t [1 ms/div]
VOUT
[1 V/div]
0 V
3 V
0 V
3 V
OFF
/
ON
V
[1 V/div]
(3) S-8520/8521E33MC
(VIN = 4.0 V)
t [1 ms/div]
VOUT
[1 V/div]
0 V
3 V
0 V
3 V
OFF
/
ON
V
[1 V/div]
(VIN = 9.0 V)
t [1 ms/div]
VOUT
[1 V/div]
0 V
3 V
0 V
3 V
OFF
/
ON
V
[1 V/div]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com