công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX8559EBAP2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX8559EBAP2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 300mA, Low-Noise Linear Regulator with Independent Shutdown in UCSP or TDFN
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX8559EBAP2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Maxim Integrated Products

  MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 1Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 2Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX8559EBAP2 Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
Dual, 300mA, Low-Noise Linear Regulator
with Independent Shutdown in UCSP or TDFN
4
_______________________________________________________________________________________
0
60
40
20
80
100
120
140
160
180
200
0
100
50
150
200
300
DROPOUT VOLTAGE
vs. LOAD CURRENT
LOAD CURRENT (mA)
250
-0.7
-0.5
-0.6
-0.3
-0.4
-0.1
-0.2
0
0
100
150
50
200
250
300
OUTPUT VOLTAGE ACCURACY
vs. LOAD CURRENT
LOAD CURRENT (mA)
-0.6
-0.3
-0.4
-0.5
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
-40
10
-15
35
60
85
OUTPUT VOLTAGE ACCURACY
vs. TEMPERATURE
TEMPERATURE (°C)
100mA LOAD, BOTH OUTPUTS
100mA LOAD, BOTH OUTPUTS
PSRR vs. FREQUENCY
FREQUENCY (kHz)
100
10
0.1
1
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0.01
1000
IOUTA = 50mA
CHANNEL-TO-CHANNEL ISOLATION
vs. FREQUENCY
FREQUENCY (kHz)
100
10
1
0.1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.01
1000
IOUTA = 10mA
OUTPUT-NOISE SPECTRAL DENSITY
vs. FREQUENCY
FREQUENCY (kHz)
10
1
0.1
100
1000
10,000
10
0.01
100
RLOAD = 100Ω
Typical Operating Characteristics (continued)
(VOUTA = VOUTB = 2.85V, VINA = VINB = 3.8V, COUT = 2.2µF (or 4.7µF for 300mA), CBP = 0.01µF, and CIN = 2.2µF (or 4.7µF for
300mA), unless otherwise noted.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com