công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS9352AL2-AX bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PS9352AL2-AX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optically Isolated Delta-Sigma Modulator
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PS9352AL2-AX bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Renesas Technology Corp

Back Button PS9352AL2-AX Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 21 page
background image
PS9352AL2
Chapter Title
R08DS0129EJ0100 Rev.1.00
Page 17 of 19
Aug 24, 2015
SPECIFICATION OF VDE MARKS LICENSE DOCUMENT
Parameter
Symbol
Spec.
Unit
Climatic test class (IEC 60068-1/DIN EN 60068-1)
40/110/21
Dielectric strength
maximum operating isolation voltage
Test voltage (partial discharge test, procedure a for type test and random test)
Upr = 1.6
 UIORM, Pd  5 pC
UIORM
Upr
1 130
1 808
Vpeak
Vpeak
Test voltage (partial discharge test, procedure b for all devices)
Upr = 1.875
 UIORM, Pd  5 pC
Upr
2 119
Vpeak
Highest permissible overvoltage
UTR
8 000
Vpeak
Degree of pollution (DIN EN 60664-1 VDE 0110 Part 1)
2
Comparative tracking index (IEC 60112/DIN EN 60112 (VDE 0303 Part 11))
CTI
175
Material group (DIN EN 60664-1 VDE 0110 Part 1)
III a
Storage temperature range
Tstg
–55 to +125
°C
Operating temperature range
TA
–40 to +110
°C
Isolation resistance, minimum value
VIO = 500 V dc at TA = 25°C
VIO = 500 V dc at TA MAX. at least 100°C
Ris MIN.
Ris MIN.
1012
1011
Safety maximum ratings (maximum permissible in case of fault, see thermal
derating curve)
Package temperature
Current (input current IF, Psi = 0)
Power (output or total power dissipation)
Isolation resistance
VIO = 500 V dc at TA = Tsi
Tsi
Isi
Psi
Ris MIN.
175
400
700
109
°C
mA
mW
Dependence of maximum safety ratings with package temperature
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
25
50
75
100 125 150 175 200
Package temp Tsi (°C)
Psi: Total Power Dissipation
Isi: Input Current



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com