công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS9352AL2-AX bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PS9352AL2-AX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optically Isolated Delta-Sigma Modulator
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PS9352AL2-AX bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Renesas Technology Corp

Back Button PS9352AL2-AX Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-AX Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 21 page
background image
PS9352AL2
Chapter Title
R08DS0129EJ0100 Rev.1.00
Page 12 of 19
Aug 24, 2015
62
64
66
68
70
72
74
76
60
62
64
66
68
70
72
74
76
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
Ambient Temperature TA (°C)
Ambient Temperature TA (°C)
Ambient Temperature TA (°C)
SIGNAL TO NOISE RATIO vs.
AMBIENT TEMPERATURE
EFFECTIVE NUMBER OF BIT vs.
AMBIENT TEMPERATURE
SIGNAL TO NOISE AND DISTORTION
RATIO vs. AMBIENT TEMPERATURE
5.0V
5.0V
5.5V
VDD = 4.5V
VDD = 4.5V
-50
-25
0
25
50
75
100
125
-50
-25
0
25
50
75
100
125
-50
-25
0
25
50
75
100
125
5.5V
5.0V
VDD = 4.5V
5.5V
VIN+ = 35Hz,400mV pk-pk
(141mVr.m.s.) sine wave
VIN+ = 35Hz,400mV pk-pk
(141mVr.m.s.) sine wave
VIN+ = 35Hz,400mV pk-pk
(141mVr.m.s.) sine wave
Remark
The graphs indicate nominal characteristics.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com