công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45F4N bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45F4N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Bank Flash MCU
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45F4N bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45F4N Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 170 page
background image
Rev. 1.30
��
De�e��e� 1�� �01�
Rev. 1.30
�7
De�e��e� 1�� �01�
HT45F4N/HT45FH4N
Power Bank Flash MCU
HT45F4N/HT45FH4N
Power Bank Flash MCU
Flash Program Memory
TheProgramMemoryisthelocationwheretheusercodeorprogramisstored.Forthisdevicethe
ProgramMemoryisFlashtype,whichmeansitcanbeprogrammedandre-programmedalarge
numberoftimes,allowingtheusertheconvenienceofcodemodificationonthesamedevice.
Byusingtheappropriateprogrammingtools,thisFlashdeviceoffersuserstheflexibilityto
convenientlydebuganddeveloptheirapplicationswhilealsoofferingameansoffieldprogramming
andupdating.
Structure
TheProgramMemoryhasacapacityof4K×16bits.TheProgramMemoryisaddressedbythe
ProgramCounterandalsocontainsdata,tableinformationandinterruptentries.Tabledata,which
canbesetupinanylocationwithintheProgramMemory,isaddressedbyaseparatetablepointer
register.
Special Vectors
WithintheProgramMemory,certainlocationsarereservedfortheresetandinterrupts.Thelocation
000Hisreservedforusebythedeviceresetforprograminitialisation.Afteradeviceresetis
initiated,theprogramwilljumptothislocationandbeginexecution.
16 bi ts
000H
004H
008H
00C H
010H
014H
018H
01C H
020H
024H
028H
02C H
030H
034H
038H
03C H
FFFH
In it ia li sa ti on
Ve ct or
U nder V ol t age
Pr ot ec ti on In te rr upt
Ov er V ol t age
Pr ot ec ti on In te rr upt
Ex te rn al
In te rr up t 0 V ec to r
Mu lt i_ F unc ti on
In te rr upt 0 V ec to r
A/ D
In te rr upt V ec to r
Ti me B as e 1
I nt er r upt V ec to r
Ov er C ur r ent
Pr ot ec ti on 0 In te rr upt
Ov er C ur r ent
Pr ot ec ti on 1 In te rr upt
Ex te rn al
In te rr up t 1 V ec to r
Ex te rn al
In te rr up t 2 V ec to r
Mu lt i_ F unc ti on
In te rr up t 1 V ec to r
Mu lt i_ F unc ti on
In te rr up t 2 V ec to r
Mu lt i_ F unc ti on
In te rr up t 3 V ec to r
Ti me B as e 0
I nt er r upt V ec to r
LV D In te rr up t
Program Memory Structure



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com