công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45F4N bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45F4N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Bank Flash MCU
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45F4N bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45F4N Datasheet HTML 59Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 60Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 61Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F4N Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 170 page
background image
Rev. 1.30
��
De�e��e� 1�� �01�
Rev. 1.30
�3
De�e��e� 1�� �01�
HT45F4N/HT45FH4N
Power Bank Flash MCU
HT45F4N/HT45FH4N
Power Bank Flash MCU
PRM Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
—
OUT1HPRM OUT1LPRM OUT0HPRM OUT0LPRM INT�PRM INT1PRM INT0PRM
R/W
—
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
—
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
Unimplemented,readas“0”
Bit6
OUT1HPRM:OUT1HPinRemapControl
0:OUT1HonPB2
1:OUT1HonPA4
Bit5
OUT1LPRM:OUT1LPinRemapControl
0:OUT1LonPB1
1:OUT1LonPB0
Bit4
OUT0HPRM:OUT0HPinRemapControl
0:OUT0HonPB3
1:OUT0HonPB2
Bit3
OUT0LPRM:OUT0LPinRemapControl
0:OUT0LonPB4
1:OUT0LonPB1
Bit2
INT2PRM:INT2PinRemapControl
0:INT2onPA7
1:INT2onPA4
Bit1
INT1PRM:INT1PinRemapControl
0:INT1onPA6
1:INT1onPA3
Bit0
INT0PRM:INT0PinRemapControl
0:INT0onPA5
1:INT0onPA2
FortheHT45FH4Ndevicecaremustbetakenwhenthepin-remappingfunctionisusedasthe
PB1~PB4I/Olinesarenotconnectedtotheexternalpins.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com