công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P172LB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P172LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P172LB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P172LB Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
XC6201 Series
190
3
1 2 3 4
5 6
TO-92(L Type)
(TOP VIEW)
6201
L
1 2 3 4
5 6
TO-92(T Type)
(TOP VIEW)
6201
■Block Diagram
Current
Limit
Voltage
Reference
VIN
VOUT
VSS
GTO-92
DESIGNATOR
P
T
PRODUCT NAME
XC6201P*****
XC6201T*****
DESIGNATOR
1
2
DETECT VOLTAGE ACCURACY
within ±1%
within ±2%
DESIGNATOR
PRODUCT NAME
XC6201*33***
XC6201*50***
PRODUCT NAME
XC6201P**1**
XC6201P**2**
3
5
3
0
VOLTAGE(V)
3.3
5.0
DESIGNATOR
0
1
Produced year
2000
2001
we Represents the Output Voltage
y Denotes the production lot number
0 to 9, A to Z repeated(G.I.J.O.Q.W excepted)
 Note : Character inversion is not used
t Represents a least significant digit of the produced year
q Represents the type of regulator
r Represents the Detect Voltage Accuracy
03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 190



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com