công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P172LB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P172LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P172LB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P172LB Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6201P172LB Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
XC6201 Series
194
3
■Typical Application Circuit
VIN
VOUT
VSS
1.0
µF(tantalum)
1.0
µF(tantalum)
< External Capacitors>
The XC6201 requires an output capacitor between the VOUT pin and the VSS pin in order to obtain stable output voltages. Where output voltage
is greater than 1.7V, the output capacitor (CL) used should be more than 0.1
µF whether using tantalum or low ESR (ceramic, for example)
capacitors. Where output voltage is between 1.3V ~ 1.6V, it is recommended that only a tantalum capacitor of more than 2.2
µF be used on the
output in order to stabilize operations.
Output Voltage
CIN
CL(tantalum)
CL(low ESR)
1.3V∼1.6V
greater than 0.1
µF greater than 2.2µF
–
1.7V∼6.0V
greater than 0.1
µF greater than 0.1µF greater than 0.1µF
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
50
100
150
200
Load Current:IOUT (mA)
CIN=1.0
µF(ceramic)、CL=0.1、1.0µF(ceramic)
VIN=∼10V, VOUT=1.7∼6.0V
03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 194



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com