công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LQM2MPN2R2G0L bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LQM2MPN2R2G0L
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-performance class-G stereo headphone amplifier with I2C volume control
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LQM2MPN2R2G0L bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics

Back Button LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 48 page
background image
TS4621B
Application information
Doc ID 022194 Rev 2
37/48
Figure 79.
Single-ended input configuration1
Figure 80.
Single-ended input configuration 2
Rout
12 ohms min.
Rout
12 ohms min.
Cout
0.8 nF min.
Cout
0.8 nF min.
Cin
1 µF
Cin
1 µF
Cin
1 µF
Cin
1 µF
1
2
3
J1
C12
2.2 µF
Cs
2.2 µF
Css
2.2 µF
Ct
10 µF
L1
3.3 µH
Vbat
I²C bus
+
-
+
-
I2C
Negative
supply
Positive
supply
AGnd
C1
C2
SDA
SCL
AVdd
InL-
InL+
InR+
InR-
VoutL
VoutR
CMS
Level
detector
Level
detector
Sw
HpVdd
PVss
Audio driver
Left output
Right output
Audio driver ground
AM06152
Rout
12 ohms min.
Rout
12 ohms min.
Cout
0.8 nF min.
Cout
0.8 nF min.
Cin
1 µF
Cin
1 µF
Cin
1 µF
Cin
1 µF
1
2
3
J1
C12
2.2 µF
Cs
2.2 µF
Css
2.2 µF
Ct
10 µF
L1
3.3 µH
Vbat
I²C bus
+
-
+
-
I2C
Negative
supply
Positive
supply
AGnd
C1
C2
SDA
SCL
AVdd
InL-
InL+
InR+
InR-
VoutL
VoutR
CMS
Level
detector
Level
detector
Sw
HpVdd
PVss
Audio driver
Left output
Right output
Audio driver ground
AM06153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com