công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LQM2MPN2R2G0L bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LQM2MPN2R2G0L
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-performance class-G stereo headphone amplifier with I2C volume control
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LQM2MPN2R2G0L bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics

Back Button LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics LQM2MPN2R2G0L Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 48 page
background image
Electrical characteristics
TS4621B
24/48
Doc ID 022194 Rev 2
Figure 70.
Wake-up time
Figure 71.
Shutdown time
VOUT
2ms/div
20mv/div
SDA
2 ms/div
1V/div
VOUT
10µs/div
100mv/div
I²C ACK after
Shutdown command



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com