| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA321MPL1 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321MPL1 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 80 page ![]() DocID029389 Rev 1 39/80 STA321MPL1 Registers 80 5.2.32 AGEQ - graphic EQ 80-Hz band (0x23) 5.2.33 BGEQ - graphic EQ 300-Hz band (0x24) 5.2.34 CGEQ - graphic EQ 1-kHz band (0x25) 5.2.35 DGEQ - graphic EQ 3-kHz band (0x26) CnIM[2:0] Serial input from 000 Channel 1 001 Channel 2 010 Channel 3 011 Channel 4 100 Channel 5 101 Channel 6 110 Channel 7 111 Channel 8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 AGEQ4 AGEQ3 AGEQ2 AGEQ1 AGEQ0 01 11 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 BGEQ4 BGEQ3 BGEQ2 BGEQ1 BGEQ0 01 11 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CGEQ4 CGEQ3 CGEQ2 CGEQ1 CGEQ0 01 11 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DGEQ4 DGEQ3 DGEQ2 DGEQ1 DGEQ0 01 11 1 |