| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA321MPL1 bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321MPL1 bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 80 page ![]() DocID029389 Rev 1 63/80 STA321MPL1 Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) 80 6.5.5 Recombination control register 5, 6, and 7 (0x62; 0x63; 0x64) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LP1en CH1NCA[5:0] 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LP2en CH2NCA[5:0] 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LP3en CH3NCA[5:0] 01 100 00 0 Bit RW RST Name Description 7RW 6RW LPxen '1': Low-pass filter of mike x is enabled '0': Low-pass filter of mike x is not enabled 5RW CHxNCA[5:0] see Table 13 4RW 3RW 2RW 1RW 0RW |