công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS3935 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ams AG

tên linh kiện AS3935
Giải thích chi tiết về linh kiện  Embedded man-made disturber rejection algorithm
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS3935 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ams AG

Back Button AS3935 Datasheet HTML 7Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 8Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 9Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 10Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 11Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 12Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 13Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 14Page - ams AG AS3935 Datasheet HTML 15Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
www.austriamicrosystems.com
Revision 1.2
10 - 27
AS3935
Datasheet - Detailed Descri p ti on
Figure 12. AS3935 Application Diagram (Voltage Regulator ON, SPI Active)
Figure 13. AS3935 Application Diagram (Voltage Regulator ON, I²C Active)
R1
C1
L1
EN_VREG
I2CL/SCL
INP
ACG
VREG
INN
ADD1
ADD0
GND
VDD
TEST
SI
IRQ
MISO
CS
I2CD/MOSI
2.4V – 5.5V
C2
10µF
C3
1µF
C2
10µF
R1
C1
L1
EN_VREG
I2CL/SCL
INP
ACG
VREG
INN
ADD1
ADD0
GND
VDD
TEST
SI
IRQ
MISO
CS
I2CD/MOSI
To VDD
R2
2.4V – 5.5V
C3
1µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28