| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS3935 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3935 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ams AG |
|
10 / 28 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.2 9 - 27 AS3935 Datasheet - Detailed Descr i p ti on Figure 10. AS3935 Application Diagram (Voltage Regulator OFF, SPI Active) Figure 11. AS3935 Application Diagram (Voltage Regulator OFF, I²C Active) R1 C1 L1 EN_VREG I2CL/SCL INP ACG VREG INN ADD1 ADD0 GND VDD TEST SI IRQ MISO CS I2CD/MOSI 2.4V - 3.6V C2 10µF R1 C1 L1 EN_VREG I2CL/SCL INP ACG VREG INN ADD1 ADD0 GND VDD TEST SI IRQ MISO CS I2CD/MOSI To VDD R2 2.4V - 3.6V C2 10µF |