công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDM22011-600LRFP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện CDM22011-600LRFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  High voltage capability
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CDM22011-600LRFP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp

  CDM22011-600LRFP Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CDM22011-600LRFP Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp CDM22011-600LRFP Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp CDM22011-600LRFP Datasheet HTML 4Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CDM22011-600LRFP
N-CHANNEL
LR POWER MOSFET
11 AMP, 600 VOLT
TO-220FP CASE
MAXIMUM RATINGS: (TC=25°C unless otherwise noted)
SYMBOL
UNITS
Drain-Source Voltage
VDS
600
V
Gate-Source Voltage
VGS
30
V
Continuous Drain Current (Steady State)
ID
11
A
Maximum Pulsed Drain Current, tp=10μs
IDM
44
A
Continuous Source Current (Body Diode)
IS
11
A
Maximum Pulsed Source Current (Body Diode)
ISM
44
A
Single Pulse Avalanche Energy (Note 1)
EAS
280
mJ
Power Dissipation
PD
25
W
Operating and Storage Junction Temperature
TJ, Tstg
-55 to +150
°C
Thermal Resistance
JC
5.0
°C/W
Thermal Resistance
JA
120
°C/W
Note 1: L=30mH, IAS=4.0A, VDD=100V, RG=25Ω, Initial TJ=25°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (TC=25°C unless otherwise noted)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
IGSSF, IGSSR
VGS=30V, VDS=0
100
nA
IDSS
VDS=600V, VGS=0
0.047
1.0
μA
BVDSS
VGS=0, ID=250μA
600
V
VGS(th)
VGS=VDS, ID=250μA
2.0
3.09
4.0
V
VSD
VGS=0, IS=11A
0.92
1.4
V
rDS(ON)
VGS=10V, ID=5.5A
0.30
0.36
Ω
Crss
VDS=100V, VGS=0, f=1.0MHz
2.76
pF
Ciss
VDS=100V, VGS=0, f=1.0MHz
763
pF
Coss
VDS=100V, VGS=0, f=1.0MHz
52
pF
FEATURES:
• High voltage capability (VDS=600V)
• Low gate charge (Qgs=4.45nC TYP)
• Ultra low rDS(ON) (0.3Ω TYP)
APPLICATIONS:
• Power Factor Correction
• Alternative energy inverters
• Solid State Lighting (SSL)
DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CDM22011-600LRFP
is a 600 volt N-Channel MOSFET designed for high
voltage, fast switching applications such as Power
Factor Correction (PFC), lighting and power inverters.
This UltraMOSTM MOSFET combines high voltage
capability with ultra low rDS(ON), low threshold voltage,
and low gate charge for optimal efficiency.
MARKING CODE: CDM11-600LR
R4 (19-August 2015)
www.centr a lsemi.com


Số phần tương tự - CDM22011-600LRFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CDM22010-650 CENTRAL-CDM22010-650 Datasheet
798Kb / 3P
SILICON N-CHANNEL POWER MOSFET
CDM22012-800LRFP CENTRAL-CDM22012-800LRFP Datasheet
680Kb / 5P
Low gate charge
More results

Mô tả tương tự - CDM22011-600LRFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FJP3305H2 FAIRCHILD-FJP3305H2 Datasheet
288Kb / 6P
High Voltage Capability
logo
Inchange Semiconductor ...
BUD48A ISC-BUD48A Datasheet
209Kb / 2P
High Voltage Capability
BUX98P ISC-BUX98P Datasheet
205Kb / 2P
High Voltage Capability
logo
STMicroelectronics
STT13005FP STMICROELECTRONICS-STT13005FP Datasheet
268Kb / 10P
High voltage capability
September 2009 Rev 2
TRD136D STMICROELECTRONICS-TRD136D Datasheet
387Kb / 12P
High voltage capability
28-Jun-2011
TRD236D STMICROELECTRONICS-TRD236D Datasheet
247Kb / 12P
High voltage capability
June 2011 Rev 1
logo
Central Semiconductor C...
CDM3-800 CENTRAL-CDM3-800 Datasheet
967Kb / 4P
High voltage capability
CDM7-600LR CENTRAL-CDM7-600LR Datasheet
1Mb / 4P
High voltage capability
CDM2205-800FP CENTRAL-CDM2205-800FP Datasheet
932Kb / 4P
High voltage capability
logo
Shenzhen hui lida elect...
MJE13003 HUILIDA-MJE13003 Datasheet
1Mb / 3P
HIGH VOLTAGE CAPABILITY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com